Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP7661 Datasheet(PDF) 4 Page - Billiton Ltd.

Part # TP7661
Description  DC-DC converter
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP7661 Datasheet(HTML) 4 Page - Billiton Ltd.

  TP7661 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP7661 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
地址: 南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 49 号楼 403 室
邮编:
210002
电话: 025-84808234 85997679
传真: 025-84803234
E-mail: top_power998@163.com
4
ESD保护
参数
符号
最小值
最大值
单位
注释
ESD电压
VESD
----
±2
kV
HBM
电特性
(VDD=0V,VIN=-5V,Ta=-30∽85℃)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入供电电压
Vi
负电压输入
-6.0
-1.0
V
Vo
负电压输入
-18.0
-3.0
V
输出电压
Vreg
RL= ∞,RRV=1MΩ,Vo=-18V
-18.0
-2.6
V
倍压空载电流
Iopr1
RL= ∞, Rosc=1MΩ
60
100
μA
调整电流
Iopr2
RL= ∞,RRV=1MΩ,Vo=-15V
5.0
12.0
μA
静态电流
IQ
TC2=TC1=VOUT, RL=∞
2.0
μA
振荡器频率
fosc
Rosc = 1MΩ
20
30
40
KHz
倍压电源
转换效率
Peff
IOUT=5mA
90
95
%
输出内阻
ROUT
IOUT=10mA
100
140
Ω
调整输出电压波
动
ΔVreg/
(ΔVOUT•
Vreg)
-18V<VOUT<-8V,Vreg=-8V,
RL= ∞, ,Ta=25℃
0.2
%/V
调整输出负载波
动
ΔVreg
ΔIOUT
Vo=-15V,Vreg=-8V,
0<IOUT<10 mA,, Ta=25
°C
TC1=VDD, TC2=VO
5
Ω
调整输出饱和电
阻
RSAT
RSAT=
∆(Vreg–VOUT)/∆IOUT,
0<IOUT<10mA, RV=VDD
Ta=25
°C
8
Ω
VRV0
TC2=VOUT,TC1=VDD,Ta=25℃
-2.3
-1.5
-1.0
V
VRV1
TC2= TC1=VOUT,Ta=25℃
-1.7
-1.2
-0.9
V
调整电压
VRV2
TC2=VDD,TC1=VOUT,Ta=25℃
-1.1
-0.9
-0.8
V
CT0
-0.25
-0.1
-0.06
%/℃
CT1
-0.5
-0.4
-0.2
%/℃
温度梯度
CT2
|Vreg(50℃)|- |Vreg(0℃)|
CT=
50℃-0℃
×1/|Vreg(50℃)| ×100
-0.7
-0.6
-0.5
%/℃
输入漏电流
IL
Poff,TC1,TC2,OSC1,RV端
2.0
μA
推荐工作条件
参数范围
符号
最小值
最大值
单位
备注
启动电压
VSTA
-1.0
V
Rosc = 1MΩ,
倍压终止电压
VSTP
-1.0
V
Rosc = 1MΩ,
输出负载电流
IOUT
35
mA
振荡器频率
fosc
10
1000
KHz
振荡器外接电阻
Rosc
0
2000
KΩ
电容
C1,C2,C3
0.33
μF
可调电阻
RRV
100
1000
KΩ
电路描述
1.R—C振荡
本芯片已内置RC 振荡器,也可外接振荡信号。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com