Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP4366 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4366
Description  1A synchronous mobile power solution
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4366 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4366 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4366 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4366 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4366 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4366 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4366 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TP4366
1A 同步移动电源方案
Ver1.4
TPOWER Semiconductor
4
深圳市天源中芯半导体有限公司
应用说明
恒温模式
TP4366 内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内
部的温度升高到
120℃(表面 80℃左右),充电或放电电流
会随着芯片的温度升高而降低,从而减小系统功耗,降
低温升,由于温度反馈控制,
IC 会进入恒温模式而不用
担心损坏
IC 或者过高温度时强行关闭 IC。
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于
2.9V,为了保护电池,
TP4366 工作在涓流充电模式,此时充电电流为 100mA;
当电池电压达到
2.9V 以后,TP4366 进入恒流充电模式,
充电电流为
0.8A;当电池电压达到 4.2V 后,TP4366 工
作在恒压充电模式,此时
BAT 电压恒定,充电电流逐渐
减小,当充电电流减小为
100mA 时,充电过程结束,充
电电流降为零。
负载检测与低功耗智能待机
负载插入时
TP4366 可以自动检测到负载并开启升压电
路工作。当负载拔掉,经过
18S 延时,升压电路关闭,
IC 进入低电流待机模式。
放电指示
放电时,
LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量,当
电池电压低于
3.0V 时,LED1 会以 2HZ 频率快闪进行低
电报警提示。
手电照明输出
SWT 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流
为
50mA , 可以给 LED 串联电阻来减小指示手电灯的电
流,
SWT 同时也是按键开关脚,如果长按 S1 键 2S,手电
筒打开,再次长按
S1 键 2S 手电筒输出关闭。
电池低压保护
启动时,当
BAT 电压大于 3.2V 时,升压电路开始工作,
工作过程中如果电池电压低于
3.0V,则 LED1 会以 2HZ
频率快闪提醒电量较低,当电池电压低于
2.85V,则放电
输出关闭,
TP4366 进入低电流待机模式。
充电输入过压保护
如果充电时输入电压
VDD 大于 6.5V,TP4366 将会关闭
充电电路以尽量保护芯片安全,当
VDD 降低到 5.8V 以
下再恢复正常充电。
元件选择
1、电量指示灯 D1、D2、D3、D4 导通压降需大于 2.8V,
且误差小于
0.2V;
2、手电筒灯在电压低于 1.5V 时漏电流需小于 1uA,否
则需增加
BAT 到 SWT 上拉电阻 100K;
3、输出电容 C1 选择质量较好的低 ESR 的贴片电容,否
则会影响输出纹波;
4、电感 L1 的饱和电流需大于 3A,否则因电感饱和可能
会导致芯片工作不正常。
PCB 设计参考
1、地线铺开面积要尽量大,其它不重要的线都可以绕开
以满足地线需要;
2、建议电感旁边放置 10uF 而靠近芯片 BAT 脚放置 1uF
电容;如果只放一个
BAT 电容,必须保证电容位置既要
靠近芯片又要靠近电感;电容的地线尽量接在大面积地
线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积地;
3、输出电容 C1 尽量靠近芯片,其地线尽量接在大面积
地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积地;
4、电感需靠近 BAT 电容,电感和 BAT 电容 C2 以及芯
片尽量在同一层而不要过过孔,电感到
SW 的走线尽量
短而粗;



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com