Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8113 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8113
Description  High power factor linear constant current LED driver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8113 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8113 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
TP8113
高功率因数线性恒流 LED 驱动
Ver1.4
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
输出电压确定
TP8113 为 3 段式线性恒流 LED 驱动器,所以应用时需要将 LED 分成 3 段,根据不同应用,220V 交流输入时 3 段总电
压应该在 220V~280V 之间,110V 交流输入时 3 段总电压应该在 90V~130V 之间,3 段 LED 总电压必须小于输入交流
整流后的最高电压,如果 3 段总电压大于输入整流后的电压,那么第 3 段 LED 将不亮,输出功率达不到想要的值。同时
因为输入电压和 LED 总电压的差值全部被芯片吸收,所以 3 段总电压也不能太低,如果太低,导致芯片上压降太大,在
整个工作电压范围内芯片都工作在温度补偿模式,输出电流也达不到所设定电流值。综上所述,应根据实际需要功率和实
际输入电压情况,选择 LED 总电压;
调试时如果输入电压在整个应用范围内升高,功率升高较多,那么表明 LED 总电压有点偏高,可以适当降低 LED 电压;
如果输入电压在整个应用范围内升高,功率降低较多,那么表明 LED 总电压有点偏低,导致芯片承受电压较高而进入温
度补偿模式,可以适当增加 LED 电压,从而减小芯片所承受的电压;
应用时,若 V
LED1>VLED2>VLED3,则效率稍高而功率因数稍低,若 VLED1<VLED2<VLED3,则效率稍低而功率因数稍高,
应用中可以根据实测情况改变各段 LED 电压进行调试。
温度补偿
TP8113 内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内部的温度升高到 120℃,工作电流会随着芯片的温度升高而降低,
从而减小系统功耗,降低温升,当温度升高到 140℃时,工作电流减小为零,由于温度反馈控制, IC 工作温度最终会稳
定在 120℃~140℃之间的某个值。该功能保障高温时没有损坏 IC 的风险,延长芯片和 LED 的使用寿命。
工作电流与输出功率设定
工作电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定,关系如下式:
ISET
ISET
LED
R
V
I
这里 VISET 是 ISET 引脚的电压,在一个 AC 周期内 3 路开关逐级导通,各级电流分别如下:
第一级开启时电流:
ISET
CH
R
V
I
1
.
0
1
第二级开启时电流:
ISET
CH
R
V
I
2
.
0
2
第三级开启时电流:
ISET
CH
R
V
I
3
.
0
3
输出 LED 功率大约可以按照公式 0.8×(V
LED1+VLED2+VLED3)×0.2V/RISET 计算,根据实际需要功率再对 LED 电压或 RISET
电阻做微调,直到达到需要的功率。
应用建议



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com