Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TP8621 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8621
Description  Three-stage switch dimming high power factor non-isolated buck LED driver chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8621 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8621 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8621 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8621 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8621 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8621 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8621 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8621 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TP8621
三段式开关调光的高功率因数非隔离降压 LED 驱动芯片
V1.1
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
有源功率因数校正
TP8621 工作在功率管恒定导通时间模式下,可以实现很
高的功率因数。电感主绕组的峰值电流可由以下公式表
示:
������������_�������� =
������������−����������������
��������
× ������������ =
������������
��������
× ������������ −
����������������
��������
× ������������
其中,V
IN 为输入线电压,是一正弦波形;VLED 为 LED
输出电压;T
ON 为功率管导通时间;LM 为电感主绕组的
电感量。由于 V
LED,TON 和 LM 为恒定值,则电感主绕组的
峰值电流跟随输入线电压的变化而变化,也呈现为一正
弦波形。同时,输入平均电流呈现为一准正弦波形,因
此系统可以实现很高的功率因数和很低输入电流总谐波
失真。
TP8621 的恒定导通时间通过芯片内部的误差放大器和
芯片外部 COMP 脚的电容来实现。为了实现高功率因数
和系统的环路稳定,C
COMP 电容建议设定为 2.2uF~4.7uF。
在 COMP 脚并联一个 10pF~100pF 的电容能有效的抑制
COMP 脚的高频噪声。
三段式开关调光
TP8621 集成了三段式开关调光功能。
LED 输出电流可以
通过普通开关的开关动作在 100%、50%和 10%之间进
行切换,而不需要额外的调光器。
当第一次打开开关时,LED 输出 100%亮度电流;当关
闭开关并在 T
VHD 时间内第二次打开开关时,
LED 输出 50%
亮度电流;当再次关闭开关并在 T
VHD 时间内第三次打开
开关时,
LED 输出 10%亮度电流。具体调光关系图如下:
其中,T
VHD 为开关关闭后 VHD 电压的保持时间,通过
VHD 脚连接电容到地可以设置 TVHD 时间的大小。
准谐振开关
TP8621 工作在准谐振开关模式,功率管处于谷底零电流
导通,可以实现很低的开关损耗。功率管的漏极电压通
过电感的辅助绕组采样,并经由电阻分压来被 ZCD 脚检
测。在功率管关断期间,电感主绕组的电流从峰值开始
下降。当电感主绕组的电流下降至零时,功率管的漏极
电压开始进行准谐振,当漏极电压谐振至谷底时,功率
管重新开始导通。因此,功率管导通时的漏源电压最小
且漏源电流为零,故能实现很低的开关损耗。
保护功能
TP8621 集成了多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠。
包括 VCC 供电过压保护, VCC 供电欠压保护,LED 开路、
短路保护,芯片过温保护和电感主绕组逐周期限流等。
LED开路保护
当 LED 开路发生时,系统会仍然对输出电容进行充电,
则输出电压会逐渐上升,此时电感的辅助绕组电压、VCC
电压和 ZCD 脚电压也跟随上升。当 VCC 电压上升到 VCC
过压保护电压阈值或 ZCD 电压在最小关断时间之后上升
到 ZCD 过压保护电压阈值时,则会触发芯片的保护逻辑
并锁死,系统马上停止工作。通过设定电感辅助绕组的
分压电阻比例可以设定 LED 输出开路时的开路电压:
����������������_������������ = ����������������_������������ ×
��������������������+��������������������
��������������������
×
��������
��������
����������������_������������ ≤ ����������������_������������ ×
��������
��������
其中,N
M 是电感主绕组匝数;NA 是电感辅助绕组匝数;
VVCC_OVP 为 VCC 过压保护电压;RZCDH, RZCDL 为电感辅
助绕组的上下分压电阻;V
ZCD_OVP 为 ZCD 过压保护电压
阈值。
调整 R
ZCDH 的阻值,
可以对系统的线电压补偿功能进行微
调。当 LED 输出电流随输入电压的增大而增大时,减小
RZCDH 的阻值;反之,则增大 RZCDH 的阻值。RZCDH 的取
值建议为 100
kΩ~1MΩ。
LED短路保护
当 LED 短路发生时,LED 输出电压很小,电感辅助绕组
的电压也很小,并不能进行谷底检测,则功率管在最大
关断时间后再重新导通。当 TP8621 连续 128 次检测到
功率管在最大关断时间后导通,则会触发芯片的保护逻
辑并锁死,系统马上停止工作。
逐周期限流
当 LED 短路或者电感饱和等异常情况发生时,电感主绕
组会面临很大的峰值电流。为了保护功率管、电感和输
出续流二极管等免受损坏,TP8621 对电感主绕组进行逐
周期限流。当 CS 电压超过逐周期限流电压阈值时,功率
管马上关断,直到下一开关周期才重新导通。
过温保护
TP8621 具有过温保护功能从而能避免芯片高温损坏。当



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com