Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP3783AM Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP3783AM
Description  Low power primary feedback control chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP3783AM Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP3783AM Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783AM Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783AM Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783AM Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783AM Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783AM Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP3783AM Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
LP3783AM
低功耗原边反馈控制芯片
LP3783AM_CN_DS_Rev.0.98
www.chip-hope.com
WUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only
概述
LP3783AM 是一款高性能隔离型适配器和充电
器的控制芯片。通过原边侧的电流和电压检测实现
恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省略
TL431 和光电耦合器。
LP3783AM 通过设定外部的限流电阻和变压器
原副边匝比来实现恒流输出功能,通过设定 FB 的
分压电阻和辅助侧匝比来实现恒压功能。同时为了
实现更好的输出电压调整率,LP3783AM 内置输出
线缆补偿功能,可以通过设定 FB 上电阻的值来调
节输出线缆补偿值。
在恒压调制阶段,为了得到更好的平均效率和
音频特性,LP3783AM 采用了包含 PFM/PWM 的多
模式控制,在重载时,芯片工作在 PFM 和谷底导
通区域,得到高效率和 EMI 特性;中载时,为了得
到更好的音频特性,系统工作在 PWM 调制;轻载
时,工作在低频 PFM 并降低驱动电流以提升平均
效率。
LP3783AM 集成了多种重启的保护功能,包括
VCC 过压/欠压保护,FB 电阻开短路保护,输出短
路保护,输出电压过压保护和过温保护等。
LP3783AM 采用 SOP7 封装
特点
集成 BJT,适用于 10W 隔离方案
75mW 待机,满足六级能效
谷底开通机制,提升系统效率
特有随机抖频,改善 EMI
斜坡电流驱动,优化平均效率
高精度的恒压恒流控制
特有的输出线损补偿技术
PFM/PWM 多模式控制改善效率和音频特性
输出短路保护功能
FB 电阻开短路保护功能
输出过压保护功能
VCC 电压过压保护功能
过温保护
应用
手机、无绳电话、PDA、MP3 和其它便携式设
备等的适配器、充电器
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代
其它辅助电源
典型应用
AC
Vout
+
-
C
VCC
FB
CS
GND
图 1 LP3783AM 典型应用图


Similar Part No. - LP3783AM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP3783A LANDP-LP3783A Datasheet
548Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
More results

Similar Description - LP3783AM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP2775 LANDP-LP2775 Datasheet
518Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP2792 LANDP-LP2792 Datasheet
514Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3716CS LANDP-LP3716CS Datasheet
500Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3773B LANDP-LP3773B Datasheet
528Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3773C LANDP-LP3773C Datasheet
530Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3773D LANDP-LP3773D Datasheet
537Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3783B LANDP-LP3783B Datasheet
539Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
LP3783BM LANDP-LP3783BM Datasheet
543Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
S9111A LANDP-S9111A Datasheet
529Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
S9111C LANDP-S9111C Datasheet
529Kb / 7P
Low power primary feedback control chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com