Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP8773 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP8773
Description  Second generation pre-conversIon PWM controller
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP8773 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP8773 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP8773 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
LP8773
第二代准谐振 PWM 控制器
LP8773_CN_DS_Rev.1.1
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only
电气参数(无特别说明情况下,VDD =15 V,T
A =25℃)
符号
描述
条件
最小
典型
最大
单位
VDD 供电
I_Startup
VDD 启动电流
5
20
uA
I_VDD_Op
VDD 工作电流
VFB=3.2V,
GATE=1nF
1.8
3.5
mA
UVLO(ON)
VDD 启动电压
14
15
16
V
UVLO(OFF)
VDD 欠压电压
8
9
10
V
VDD_OVP
VDD 过压保护
30
32
34
V
VDD_Clamp
VDD 钳位电压
I(VDD ) = 10mA
33
35
V
T_Softstart
软启动时间
4
mSec
FB 反馈
VFB_Open
FB 开路电压
4.2
4.7
5.5
V
IFB_Short
FB 短路电流
FB 对地短路,
测试电流
0.4
mA
AVCS
PWM 输入增益
ΔVFB /ΔVcs
3
V/V
VFB_foldback
FB 进入监控模式电压
1.6
V
VFB_min_duty
FB 时钟关闭电压
1.1
V
VFB_PL
功率限制时, FB 阈值电压
3.6
V
TD_PL
功率限制时,防反跳时间
注 3
82
mSec
ZFB_IN
输入阻抗
10
Kohm
CS 采样
Vth_OC_min
内部限流阈值
Zero duty cycle
0.44
0.45
0.46
V
Vth_OC_max
内部限流阈值
0.77
V
T_blanking
前沿消隐
250
nSec
TD_OC
过电流检测后,控制延迟
60
nSec
DEM 退磁检测
VTH_DEM
DEM 比较阈值电压
125
mV
VDEM_clamp_
H
高钳位电压
5.8
V
VDEM_clamp_L
低钳位电压
-0.7
V
VTH_OVP
过压保护阈值
3.4
V
NTRUE_OVP
OVP 后,持续周期
3
Cycle
Tsupp
变压器关断后屏蔽时间
注 4
2.5
uSec
ITH_BOP_ON
触发断电保护
66.5
71.5
76.5
uA
ITH_BOP_OFF
退出断电保护
72
77
82
uA
TBOP_PL
断电保护迟滞时间
注 3
25
35
mSec
Timer Section
T_counter
数字抗抖动采样时间
40
mSec
N_counter_max
谷底锁定最大计数
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com