Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP35112 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35112
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35112 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35112 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
LP35112
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35112_CN_DS_Rev.2.0
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
关断,LP35112 采用专利的副边续流预判定技术。
通过内部电路处理 AE 脚检测到的反激电压以及
设定的整流管关断电压阈值,能准确地判断同步
整流管的关断。
LP35112 的关断的另外一个充分条件就是当副边
的导通时间超过了副边续流预估判定的比例时间
时,同步整流管也关断。
AE 脚电阻设置
RAE=3.6×SAE
RAE:AE 脚要设置的电阻,单位 KΩ
SAE:根据 AE 电阻设定的伏秒面积,单位 uS*V
怎样设定 SAE
要 求 输 入 电 压 85~265VAC 且 空 载 时 , 测 试
LP35112 芯片 D 脚对芯片 GND 脚的工作波形,如
下图:
要求(1.2×U2×t2 )<SAE<(0.9 ×U1×t1)
BE 脚电阻设置
BE 电阻用来设置副边关断的比例。当 AE 脚位和
BE 脚位 短路使 用时, 芯片 默认的 关断 比例为
RAB=87%。当 AE,BE 脚位分开使用时,关断比
例由下列公式计算出:
RAB=87%*RBE/RAE
其中 RBE 为 BE 脚位电阻值,RAE 为 AE 脚位电阻
值,当计算出的 RAB 超过 100%时,按照 100%设
置。
RL 补偿电阻
当输出电压较大(大于 10V),同步整流的预关断
比列随输入电压的变化不明显,AE 脚与 BE 脚可
以连接短路使用。但当输出电压较低(如 Vo=5V),
同步整流的预关断比例随输入电压变化会有明显
的差异;为了使同步整流的预关断比例不随输入
电压变化而有明显的变化,VCC 与 AE 脚之间加
补偿电阻 RL,如下图
LP35112
GND
VCC
DRV
D
RAE
BE
C1
D1
D2
RL
RBE
AE
RAE、RBE、RL 建议接近值(系统满载频率 65KHz)
Vo(V) Io(A)
RAE
(KΩ)
RBE
(KΩ)
RL
(KΩ)
5
≤6.00
45
43
140
>6.00
43
40
130
12
≤2.50
100
100
NC
>2.50
95
95
NC
24
>1.25
180
180
NC
36
>1.00
270
270
NC
VCC 外加供电回路
LP35112 的 VCC 是通过内部高压电路供电的;当
外置大的 MOS 管且 Cgs 大于 8nF 时,此时完全靠
内部高压供电电路供电会稍显不足,需用 C1、D1、
D2 构成 VCC 外加供电回路,加强 VCC 供电。通
过外加供电电路,经过芯片内部的供电电流会减
弱些,有利于芯片温升且能提升效率。
C1:取同步整流 MOS 管 Cgs 寄生电容的 1/10;
C1 可以适当调整,尽量使 VCC 工作于 6V
D1、D2:用 4148



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com