Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP35112 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35112
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35112 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35112 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35112 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
LP35112
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35112_CN_DS_Rev.2.0
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
内部结构框图
电源产生模块
BG
VREF
IREF
BG
Vref
UVLO
POK
LOGIC
Driver
VCC
GND
D
BG
SR_ON
AE
ON
POK
原边开通判定
副边断续预估
Vref
0.2V
D
OFF_EN
-10mV
钳位电路
OFF
BE
DRV
CMP
CMP
图 3 LP35112 内部框图
应用信息
LP35112 是一款高性能的副边同步整流芯片,
适用
于隔离型的同步整流应用,兼容 DCM,CCM 和
QR 等工作方式,D 脚位高耐压。LP35112 采用专
利的原边开通判定和副边续流预估判定技术,可
以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作
和避免在 CCM 工作时因延时关断引起的效率损
失。LP35112 采用特有的 VCC 供电技术,可以保
证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,
芯片都不会欠压工作。
启动
当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出
电容充电,输出电压上升。LP35112 通过 D 脚连
接输出电压。当输出电压上升时,经过芯片内部
供电电路,给 VCC 电容充电,当 VCC 的电压充
到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工作,
MOS 正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,电
流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道流过。
芯片正常工作时,所需的工作电流仍然通过 D 脚,
给 VCC 供电。
同步整流管导通
反激 DCM 工作时,由于电感的激磁作用,当初级
芯片关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡
信号,导致同步整流管的异常开启, LP35112 采
用专利的原边开通判定技术。
当初级芯片导通时,通过变压器,次级输出地 gnd
与芯片地 GND 之间生成反激电压;当初级芯片关
断时,次级 LP35112 的漏极 D 与 GND 之间的电
压下降。LP35112 通过检测 AE 脚反激电压和漏极
电压,能准确的判断同步整流管的开启。
同步整流管关断
为了避免同步整流管导通时,因激磁振荡幅度较
大,导致误检测关断信号,使同步整流管异常的



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com