Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP35116P Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35116P
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35116P Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35116P Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
LP35116P
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35116P_CN_DS_Rev.0.99
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
概述
LP35116P 是一款高性能高耐压的副边同步整流控
制芯片,适用于 AC-DC 的同步整流应用,适用于
正激系统和反激系统。
LP35116P 支持 DCM,
BCM,
QR 和 CCM 多种工作模式。
LP35116P 采用专利的整流管开通技术和周期追踪
技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片
误动作以及在 CCM 工作条件下纯电压判定的关断
延迟造成的效率损失。
LP35116P 采用专利的死区时间外置可编程技术,
过调整一个电阻阻值即可以调节系统在 CCM 模式
下同步整流管关断的死区时间。
LP35116P 内置 VCC 供电,在不需要辅助绕组供电
的情况下,保证 AC-DC 控制器在多种输出电压条
件时,芯片 VCC 供电脚都不会欠压。
LP35116P 采用 SOT23-5 封装。
特点
隔离型的同步整流控制应用
适用正激和反激系统
兼容 DCM,BCM,QR,CCM 多种工作模式
控制芯片 200V 高耐压
专利的整流管开通技术和周期追踪技术
内置 VCC 供电
芯片供电欠压保护
芯片过压钳位
芯片启动前驱动脚防误导通
外围元器件少
SOT23-5 封装
应用
充电器和适配器的同步整流
正激控制器和反激控制器
典型应用
GND
VCC
DRV
D
T
DRAIN
GND
VCC
DRV
D
T
DRAIN
图 1 LP35116P 反激典型应用图
图 2 LP35116P 正激典型应用图
定购信息
定购型号
封装
包装形式
打印
LP35116P
SOT23-5
盘装
3000 颗/盘
6PXXXX
*XXXX 批号


Similar Part No. - LP35116P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP35116 LANDP-LP35116 Datasheet
735Kb / 8P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP35116T LANDP-LP35116T Datasheet
642Kb / 8P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
More results

Similar Description - LP35116P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Xinmao Microel...
LP10R045S LANDP-LP10R045S Datasheet
526Kb / 6P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP10R100C LANDP-LP10R100C Datasheet
531Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP10R100S LANDP-LP10R100S Datasheet
550Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP15R100T LANDP-LP15R100T Datasheet
501Kb / 6P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP20R100S LANDP-LP20R100S Datasheet
535Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP20R100T LANDP-LP20R100T Datasheet
501Kb / 6P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP3510 LANDP-LP3510 Datasheet
561Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP3515 LANDP-LP3515 Datasheet
596Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP35117 LANDP-LP35117 Datasheet
735Kb / 8P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
LP55135 LANDP-LP55135 Datasheet
726Kb / 7P
High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com