Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP35116P Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35116P
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35116P Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35116P Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35116P Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
LP35116P
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35116P_CN_DS_Rev.0.99
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
内部结构框图
电源产生模块
BG
VREF
IREF
BG
Vref
UVLO
POK
LOGIC
Driver
VCC
GND
D
BG
SR_ON
ON
POK
原边开通判定
预关断
时间设置
Vref
-0.2V
D
OFF3
-5mV
-5mV
钳位电路
OFF1
OFF2
DRV
CMP1
CMP2
CMP
D
T
图 4 LP35116P 内部框图
应用信息
LP35116P 是一款高性能高耐压的副边同步整流芯
片,适用于隔离型的同步整流应用,适用于正激
和反激系统,支持 DCM,BCM,CCM 和 QR 多
种工作模式。LP35116P 采用专利的整流管开通技
术和周期追踪技术,可以有效避免因激磁振荡引
起的驱动芯片误动作以及在 CCM 工作条件下纯
电压判定的关断延迟造成的效率损失。LP35116P
内置 VCC 供电技术,在不需要辅助绕组供电的情
况下,
保证 AC-DC 控制器在多种输出电压条件时,
芯片 VCC 供电脚都不会欠压。
启动
当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出
电容充电,输出电压上升。LP35116P 通过 D 脚连
接输出电压,当输出电压上升时,经过芯片内部
供电电路,给 VCC 电容充电,当 VCC 的电压充
到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工作,
MOS 正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,电
流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道流过。
芯片正常工作时,所需的工作电流仍然会通过 D
脚,给 VCC 供电。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com