Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP35122 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35122
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35122 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35122 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
LP35122
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35122_CN_DS_Rev.0.95
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
准确的判断同步整流管的开启。
同步整流管关断
为了避免同步整流管导通时,因激磁振荡幅度较
大,导致误检测关断信号,使同步整流管异常的
关断;LP35122 采用专利的周期追踪技术以及设
定的整流管关断第一电压阈值和第二电压阈值,
能准确地判断同步整流管的关断。
VD 与 DRAIN 之间电阻
VD 与 DRAIN 之间串 10~50Ω电阻增强可靠性
VCC 与 GND 之间电容
VCC 与 GND 和输出电容正负两端连接走线很短,
且明确走线无干扰,可以不加 VCC 旁路电容;若
走线较长,且不确定走线的干扰程度,VCC 最好
加旁路电路(大于 100nF)
VCC 与输出正端之间电阻
VCC 与输出电容正端之间加适当的电阻
(小于 500
Ω,电阻尽量靠近 VCC 管脚),可以改善走线干
扰,加强芯片可靠性。
保护功能
LP35122 集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及
驱动脚去干扰等技术。
PCB 设计
在设计 LP35122 PCB 时,需要遵循以下指南:
主功率回路走线要短粗;
主功率回路不要包围芯片;
VCC 和 VSS 尽量靠近输出电容两端;
VCC 旁路电容尽量靠近 VCC 和 VSS;
DRV 与功率管栅极的连线越短越好;
PGND 与功率管源极的连线越短越好;
VD 引脚的铺铜面积适当大些以提高芯片散热。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com