Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP35122 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

Part # LP35122
Description  High performance subsynchronous synchronous rectifier drive chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LANDP [Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.chip-hope.com/
Logo LANDP - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

LP35122 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.

  LP35122 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. LP35122 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
LP35122
高性能副边同步整流驱动芯片
LP35122_CN_DS_Rev.0.95
www.chip-hope.com
SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
内部结构框图
BG
VREF
IREF
BG
Vref
UVLO
POK
LOGIC
Driver
VCC
PGND
VD
BG
SR_ON
ON
POK
原边开通判定
预关断
时间设置
Vref
-0.2V
D
OFF3
-5mV
-5mV
钳位电路
OFF1
OFF2
DRV
CMP1
CMP2
CMP
D
VSS
图 3 LP35122 内部框图
应用信息
LP35122 是一款高性能高耐压的副边同步整流芯
片,适用于隔离型的同步整流应用,适用于正激
和反激系统,支持 DCM,BCM,CCM 和 QR 多
种工作模式。LP35122 采用专利的整流管开通技
术和周期追踪技术,可以有效的避免因激磁振荡
引起的驱动芯片误动作以及在 CCM 工作条件下
纯电压判定的关断延迟造成的效率损失。LP35122
采用输出电压直供的供电方式,可驱动高阈值
MOS。
启动
当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出
电容充电,输出电压上升。VCC 连接输出电容正
端,当输出电压充到 LP35122 开启阈值电压时,
芯片内部控制电路开始工作,MOS 正常的导通和
关断。MOS 正常的导通时,电流不再从体二极管
流过,而从 MOS 的沟道流过。芯片正常工作时,
VCC 工作电压由输出电压直接供电。
同步整流管导通
DCM 工作时,由于电感的激磁作用,当初级芯片
关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡信号,
导致同步整流管的异常开启, LP35122 采用专利
的整流管开通技术。
当初级芯片关断时,次级 LP35122 的漏极 VD 与
VSS 之间的电压迅速下降。 LP35122 通过检测
VD 和 VSS 之间的下降电压阈值和下降速率,能



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com