Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TC8002CS Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC8002CS
Description  3W audio power amplifier IC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC8002CS Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC8002CS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC8002CS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC8002CS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC8002CS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC8002CS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
TC8002CS(文件编号:S&CIC1082)
3W 音频功放 IC
第 1 页 共 5 页
一、概述
TC8002CS 是一颗带关断模式的音频功放 IC。在 5V 输入电压下工作时,负载(
3Ω)上的平均功率为 3W,
且失真度不超过 10%。而对于手提设备而言,当 VDD 作用于关断端时,TC8002CS 将会进入关断模式,此时的
功耗极低,IQ 仅为 0.6uA。
TC8002CS 是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放 IC。所需外围元件少且在 2.0V~5.5V 的输
入电压下即可工作。
二、功能特点
无需输出耦合电容或外部缓冲电路。
稳定的增益输出。
外部增益设置。
封装形式:SOP8。
三、应用
可应用于手提设备,台式电脑及低电压工作的音频设备。
四、管脚排列及说明
管脚排列图
序号
名称
类型
说明
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
7-Jun-2013
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\TC8002CS.ddb
Drawn By:
1
2
3
4
5
6
7
8
SHUTDOWN
BYPASS
+IN
-IN
VO2
GND
VDD
VO1
1
SHUTDOWN
I
关断端口
2
BYPASS
I
电压基准端
3
+IN
I
正向输入端
4
-IN
I
反向输入端
5
VO1
O
音量输出端 1
6
VDD
POWER
电源端
7
GND
POWER
接地端
8
VO2
O
音量输出端 2
注:I:输入;O:输出;POWER:电源。
五、功能说明
桥路设置
TC8002CS 内部共有 2 个运放工作,但 2 个运放的设置却有所不同。
第一个运放增益可在外部用 RF 和 RJ 两个电阻进行设置(+IN 和-IN 端口),而第二个运放的增益则固定
不变。第一个运放的输出信号实际上是第二个运放的输入信号,而且两个运放产生的信号数量相同,相位相反。
因此 TC8002CS 增益如下: A
VD = 2×(Rf/Ri)
为驱动负载,运放设置成桥接方式。桥接方式不同于一些常见的运放电路把负载的一边接到地,在同等条件
下能使负载产生 4 倍的输出功率。


Similar Part No. - TC8002CS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC8002D FUMAN-TC8002D Datasheet
312Kb / 5P
3W audio power amplifier IC
More results

Similar Description - TC8002CS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
AN7582Z PANASONIC-AN7582Z Datasheet
174Kb / 7P
Audio power amplifier IC
logo
Eutech Microelectronics...
EUA6204A EUTECH-EUA6204A Datasheet
384Kb / 11P
3W Mono Fully Differential Audio Power Amplifier
logo
Anpec Electronics Corop...
APA2037 ANPEC-APA2037_09 Datasheet
501Kb / 24P
3W Stereo Fully Differential Audio Power Amplifier
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC4871A FUMAN-SC4871A Datasheet
429Kb / 7P
Audio power amplifier IC
SC8002B FUMAN-SC8002B Datasheet
471Kb / 6P
3W audio power amplifier IC
TC3303 FUMAN-TC3303 Datasheet
354Kb / 7P
3W-D stereo audio amplifier IC with volume control
TC4863 FUMAN-TC4863 Datasheet
702Kb / 13P
Audio power amplifier IC
TC6871 FUMAN-TC6871 Datasheet
332Kb / 6P
Audio power amplifier IC
TC8002D FUMAN-TC8002D Datasheet
312Kb / 5P
3W audio power amplifier IC
logo
List of Unclassifed Man...
MD2103 ETC2-MD2103 Datasheet
207Kb / 9P
3W mono audio power amplifier
Version 1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com