Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TC8002CS Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # TC8002CS
Description  3W audio power amplifier IC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

TC8002CS Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  TC8002CS Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC8002CS Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC8002CS Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC8002CS Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. TC8002CS Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
TC8002CS(文件编号:S&CIC1082)
3W 音频功放 IC
第 2 页 共 5 页
功耗
使用桥接的运放电路,负载上产生的功耗也比较大,因此在规定电压的条件下,负载功耗如下:
PDMAX = 4× (VDD)
2/(2π2)R
L
因此在 5V 输入,
8Ω 负载情况下,输出最大功耗为 625mW。 但是此算法得出的结果如下:
PDMAX = (TJMAX-TA)/ θJA
注:SOP 封装
θ
JA=140°
C/W,DIP 封装
θ
JA=107°
C/W,MSOP 封装
θ
JA=210°
C/W
基准电压
电压基准端的外接电容应尽可能的靠近 TC8002CS,
0.1μF 的电容提高了内部偏置电压的稳定性并且减少了
PSRR 的影响。可以通过加大 BYPASS 端的对地电容值来改善 PSRR。CB 值的大小取决于对 PSRR 的要求。
关断功能
为了减少功耗,TC8002CS 的关断端可以关闭外部的偏置电路。当关断端为高电平时,运放关闭,
TC8002CS 不工作,这时 TC8002CS 的工作电流降低到 0.6uA。当关断端电压略低于 VDD 时,TC8002CS 工作
状态不稳定。所以,关断端应置于一个稳定的电压值,以免 IC 进入错误的工作状态。
在很多应用场合,关断端的电平转换都是由处理器来完成的。当使用单向闸刀开关实现电平转换时,可以在
关断端加上拉电阻,这样当开关关断时,因上拉电阻的作用,使得 TC8002CS 关断端的电平处于一个正确的状
态,以保证 TC8002CS 不会进入错误的工作状态。
六、极限参数(Ta=25℃)
特性
符号
范围
单位
工作电压
VDD
6
V
输入电压
VIN
-0.3~VDD+0.3
V
工作温度
TOPR
-65~+150
℃
环境温度
TA
-40~+85
℃
节点温度
TJ
150
℃
七、电气参数(VDD=5V,RL=8Ω,Ta=25℃)
名称
符号
最小值
典型值
最大值
单位
测试条件
工作电压
VDD
2.0
--
5.5
V
静态电流
IDD
--
6.5
10
mA
VIN=0V, IO=0mA
关断电流
ISD
--
0.6
2
uA
VPIN1=VDD
输出偏压
VOS
--
5.0
50
mV
VIN=0V
输出功率
PO
--
1.2
--
W
THD=1%, f=1KHz, RL=8Ω
--
1.5
--
THD=10%, f=1KHz, RL=8Ω
总谐波失真+噪音
THD+N
--
0.25
--
%
20Hz≤f≤20KHz, A
VD=2, RL=8Ω, PO=1W
电源抑制比
--
60
--
dB
VDD=4.9V~5.1V



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com