Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC6 Datasheet(PDF) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6
Description  16Pin infrared remote control IC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6 Datasheet(HTML) 2 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC6 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC6 系列(文件编号:S&CIC0965)
16Pin 红外线遥控 IC
第 2 页 共 15 页
五、
PAD 点位图
K0
K4
K5
K6
CS
TE ST
OU T
K1
K2
K3
K7
K8
K9
K1 0
VC C
VS S
OS C
IC 衬底接 VDD
名称
X
Y
名称
X
Y
K0
90.85
780.35
K8
971.30
82.70
K1
90.85
589.55
K9
1150.50
94.30
K2
90.85
440.15
K10
1150.50
276.65
K3
90.85
249.35
CS
1150.50
471.45
K4
95.50
82.70
OUT
1161.50
1161.95
K5
290.90
82.70
VCC
1019.85
1145.20
K6
481.70
82.70
VSS
548.40
1297.35
TEST
631.10
82.70
OSC
413.40
1297.35
K7
821.90
82.70
六、
最大极限参数
参
数
符 号
参数范围
DC 电源电压
VCC
-0.3V+5.0V
输入电压
VIN
VSS-0.3V~VDD+0.3V
输出电压
VOUT
VSS≤VO≤VDD
工作温度
TOPR
-25℃~+70℃
储存温度
TSTG
-40℃~+125℃
说明:器件的负荷不得超出
“最大极限值”中所列出的范围,否则器件可能永久性损坏,也不允许在临界值下负荷过
久,这样即使不损坏器件
,也可能影响其可靠性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com