Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SCDRX2ES Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SCDRX2ES
Description  Five-function remote control IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SCDRX2ES Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SCDRX2ES Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SCTX2CS/SCDRX2ES (文件编号:S&CIC1502)
五功能遥控 IC
www.superchip.cn
第
3 页共 7 页
Version 1.0
五、极限参数
TX-DC 供电电压 ------------------------------------------------------------------------------- 1.0V~5.0V
RX-DC 供电电压 ------------------------------------------------------------------------------- 0.8V~4.0V
输入
/输出电压 ------------------------------------------------------------------------------ GND-0.3V~+0.3V
工作温度
------------------------------------------------------------------------------------- -10℃~60℃
贮藏温度
------------------------------------------------------------------------------------- -25℃~125℃
注:使用时,不要超出“极限参数”中所列数值范围,否则芯片可能会损坏。如在“极限参数”所列的范围值下
工作,也不应超出一定时间限度,否则即使不引起损坏也会影响产品使用寿命。
六、电气参数
SCTX2CS(VDD=4.5V,编码频率=1KHz,TA=25℃,除非另有说明。)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
工作电压
VDD
--
2.0V
4.5V
4.8V
工作电流
Idd
输出空载
0.5 mA
--
1mA
静态电流
Istb
无信号输入
---
5uA
DC O/P 驱动电流
Idrive
负载
=0.7V
2.5mA
--
-
AC O/P 驱动电流
Idrive
--
2.5mA
--
-
SCDRX2ES(VDD=4.5V,Fosc=128KHz,TA=25℃,无 DC-DC)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
工作电压
VDD
--
1.8V
4.5V
5V
工作电流
Idd
输出空载
1.0mA
--
2.0mA
DC O/P 驱动电流
Idrive
负载
=0.7V
2.5mA
--
--
AC O/P 衰减电流
Isink
--
2.5mA
--
--
频率变化值
Itolerance
TX2 编码=1KHz
-15%
--
15%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com