Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SCDRX2ES Datasheet(PDF) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SCDRX2ES
Description  Five-function remote control IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SCDRX2ES Datasheet(HTML) 4 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SCDRX2ES Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SCDRX2ES Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SCTX2CS/SCDRX2ES (文件编号:S&CIC1502)
五功能遥控 IC
www.superchip.cn
第
4 页共 7 页
Version 1.0
七、功能组合
功能键(
SCTX2CS 端)① 译码结果(SCDRX2ES 端 MOD=1)② 译码结果(SCDRX2ES 端 MOD=0)③
结束码
结束码
前进
前进
前进输出脉冲(
60Hz 50%Duty)
前进和加速
前进
前进和加速
加速
加速
前进和加速
加速和前进和向左
前进和向左
前进和向左
前进输出脉冲(
60Hz 50%Duty)
加速和前进和向右
前进和向右
前进和向右
前进输出脉冲(
60Hz 50%Duty)
后退
后退
后退输出脉冲(
60Hz 50%Duty)
后退和向右
后退和向右
后退和向右
后退输出脉冲(
60Hz 50%Duty)
后退和向左
后退和向左
后退和向左
后退输出脉冲(
60Hz 50%Duty)
向左
向左
向左
向右
向右
向右
八、振荡频率匹配调试(测试条件:VDD=3.0V)
SCDRX2ES 之 ROSC 建议值=200K~220K,此时测得 FOSC≈125KHz。
SCTX2CSS 之 ROSC 建议值=220K~240K, 此时测得编码输出频率为≈1KHz。(非停止码)
注:(
1)调试发射频率时,主要以编码的频率 1KHz 时为准(非停止码,此时停止码应为 500HZ)而接收芯片则
以
OSCO 脚的频率来定,对 1KHZ 解码的中心频率接收是 128KHZ.
(2)频率与 PCB 布线长度、容性有一定关系,故以上给出的电阻值通常是建议值,请以实际应用板测试为准。
SCTX2CS 的频率与容性关系是容性越大频率越高,SCDRX2ES 则是容性越大频率越低,如果有在 OSCI
脚加小电容来增加振荡器稳定性的应用方案请注意这些特性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com