Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CH3513 Datasheet(PDF) 3 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH3513
Description  Parallel Port I/O Extension chip
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH3513 Datasheet(HTML) 3 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH3513 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH3513 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH3513 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH3513 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CH351 手册(三)
3
4.2. 扩展 GPIO
由于单次并口操作只能对应 8 个 GPIO 通用输入输出引脚,所以 32 个 GPIO 被分为 4 组。
在 CH351 芯片内部,每个 GPIO 引脚都分别对应有一个方向控制位和一个内部输出数据位。
方向控制位在被 RST#引脚复位后默认为 0,表示该 GPIO 引脚为输入引脚,如果被设置为 1 则表
示该 GPIO 引脚为输出引脚。
内部输出数据位在被 RST#引脚复位后默认为 1,对应输出高电平,如果设置为 0 则对应输出低电
平,而该 GPIO 引脚是否能够输出则由方向控制位决定。仅在其方向控制位被设置为输出时,内部输
出数据位所对应的高或低电平才会输出到 GPIO 引脚上,否则仅是内部位。
CH351 芯片的扩展 GPIO 引脚输入能够兼容 CMOS 电平和 TTL 电平,并且输入引脚都内置了微弱上
拉电阻;输出都是 CMOS 电平,兼容 TTL 电平,并且具有低电平 10mA 高电平 5mA 的驱动能力。
4.3. 中断和复位
CH351 芯片提供了一个低电平有效的中断请求输出引脚 INT#(需要外接上拉电阻),可以连接到
单片机的中断输入引脚或普通输入引脚。CH351 将在任何一个其方向控制位为 0 的 GPIO 检测到低电
平输入时产生中断请求。例如:X4 其方向设置为输出,则 X4 的任何状态都不影响 INT#;X6 其方向
设置为输入,如果 X6 状态为高电平则不影响 INT#;X8 其方向设置为输入,则当 X8 状态为低电平时
产生 INT#有效。
CH351 芯片的复位引脚 RST#用于使 CH351 恢复到默认状态。当 RST#输入为低电平时,X0~X31 引
脚的内部输出数据位全部恢复为 1 的状态,并且 X0~X31 的方向控制位全部恢复为 0 即输入状态。
5、参数
5.1. 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称
参数说明
最小值
最大值
单位
TA
工作时的环境温度
-40
85
℃
TS
储存时的环境温度
-55
125
℃
VCC
电源电压(VCC 接电源,GND 接地)
-0.5
6.0
V
VIO
输入或者输出引脚上的电压
-0.5
VCC+0.5
V
Igpio
单个 GPIO 引脚的连续驱动电流
0
16
mA
Imax
所有 GPIO 引脚的连续驱动电流的总和
0
120
mA
5.2. 电气参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V,如果 VCC=3.3V 则表中电流降为约 40%)
名称
参数说明
最小值
典型值
最大值
单位
VCC
电源电压
2.7
5
5.3
V
ICC
工作时的电源电流
0.01
0.1
100
mA
VIL
低电平输入电压
-0.5
0.8
V
VIH
高电平输入电压
2.0
VCC+0.5
V
VOL
低电平输出电压(8mA 吸入电流)
0.5
V
VOH
高电平输出电压(3mA 输出电流)
VCC-0.5
V
IWU
带微弱上拉电阻的输入端的输入电流
2
8
20
uA
IUP
带上拉电阻的输入端的输入电流
5
10
250
uA
5.3. 时序参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V,括号中参数 VCC=3.3V,参考下面附图)



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com