Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSU8RF3422 Datasheet(PDF) 14 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU8RF3422
Description  12-bit ADC 8 - bit RISC FLASH FLASH MCU
PDF  131 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU8RF3422 Datasheet(HTML) 14 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU8RF3422 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 131 page
background image
CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423
R
Re
ev
v..1
1..2
2
第
第 1144 页
页,
,共
共 113311 页
页
2.1.2 状态寄存器
状态寄存器包含 ALU 的算术状态及复位状态。状态寄存器类似于其它寄存器,可以作为任何指令
的目标寄存器。如果状态寄存器是某条指令的目标寄存器,而且影响到 Z,DC 或 C 位,那么对这三个
位的写是不使能。这些位是由器件逻辑进行置位或清零。TO 及 PD 位是不可写的。
状态寄存器(地址为 04h)
特性
R-0
R-0
U-0
R-0
R-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
STATUS
LVD36
LVD24
PD
TO
DC
C
Z
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit 7
LVD36:3.6V LVD 工作电压标志位,只有当代码选项 LVD_SEL 为 2’b01 和 2’b10 有效
1:表明芯片工作电压低于 3.6V
0:表明芯片工作电压高于 3.6V
Bit 6
LVD24:2.4V LVD 工作电压标志位,只有当代码选项 LVD_SEL 为 2’b01 有效
1:表明芯片工作电压低于 2.4V
0:表明芯片工作电压高于 2.4V
Bit 4
PD:掉电标志位。通过对此位写 0 清零,sleep 后置此位
1:执行 SLEEP 指令后
0:上电复位后或硬件复位或 CLRWDT 指令之后
Bit 3
TO:看门狗定时溢出标志。通过对此位写 0 清零,看门狗定时溢出设置此位
1:看门狗定时溢出发生
0:上电复位后或硬件复位或 CLRWDT 指令后或 SLEEP 指令后
Bit 2
DC:半字节进位标志/借位标志
用于借位时,极性相反
1:结果的第 4 位出现进位溢出
0:结果的第 4 位不出现进位溢出
Bit 1 C:
进位标志/借位标志
用于借位时,极性相反
1:结果的最高位(MSB)出现进位溢出
0:结果的最高位(MSB)不出现进位溢出
Bit 0
Z:零标志
1:算术或逻辑操作是结果为 0
0:算术或逻辑操作是结果不为 0
特性(Property):
R = 可读位
W = 可写位
U = 无效位
-n = 上电复位后的值
‘1’ = 位已设置
‘0’= 位已清零
X = 不确定位



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com