Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSU8RF3422 Datasheet(PDF) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU8RF3422
Description  12-bit ADC 8 - bit RISC FLASH FLASH MCU
PDF  131 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU8RF3422 Datasheet(HTML) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU8RF3422 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU8RF3422 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 131 page
background image
CSU8RF3421/CSU8RF3422/CSU8RF3423
R
Re
ev
v..1
1..2
2
第
第 2211 页
页,
,共
共 113311 页
页
任何一种复位情况都需要一定的响应时间,系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。对
于不同类型的振荡器起振的时间不同,所以完成复位的时间也有所不同。RC 振荡器起振时间最短,外
置低速晶振起振时间最长。所以在有外部晶振电路应用的情况下,用户应在上电复位后,预留一定的
时间再从内部 RC 时钟切换到外部晶振电路。用户在终端使用过程中,应注意考虑主机对上电复位的要
求。
VPOR
VLVR
tWVS
VDD
Internal
reset
图9
上电复位电路示例及上电过程
参数
最小值
典型值
最大值
VPOR
1.8V
2.0V
2.2V
VLVR
1.8V
2.0V
2.2V
tWVS
(测试条件:VDD=5V,
T=25℃)
32ms
40ms
48ms
VPOR:上电复位
VLVR:低电压复位
tWVS: 等待电压稳定时间
2.3.1 上电复位
系统上电呈现逐渐上升的曲线形式,需要一定时间才能达到正常的工作电压(对于不同的指令周期所
需工作电压是不同的,指令周期越快相应所需的工作电压就越高,见 5.2 直流特性)。要求用户系统的
上电速度要大于 0.15V/mS,尤其是要注意指令周期是 4MHz 时,因为他要求的工作电压最高。
2.3.2 看门狗复位
看门狗复位是一种系统的保护设置。在正常状态下,程序将看门狗定时器清零。如出错,系统处于未
知状态,此时利用看门狗复位。看门狗复位后,系统重新进入正常状态。
2.3.3 掉电复位
掉电复位针对外部引起的系统电压跌落情况,例如受到干扰或者负载变化。系统掉电可能会引起系统
工作状态不正常或者程序执行错误。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com