Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4021 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4021
Description  Built-in power stage with low-resistance NMOS FET technology ensures high efficiency and low power consumption
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4021 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4021 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
说明 2:
.电池电压小于 2V,CHS2 端口会一直处于低电平,所以放在充电座也是处于低电平
但是芯片是有给电池涓流充电和跟充电座通讯,以便激活电池充到正常电压。这时候
需要看充电状态,可以看充电座的充电状态指示。
说明 3:
.CHS2 端口具有 LED 恒流驱动功能,恒流电流典型值是 420UA。
9. 过温保护功能
过温保护模块
(OTP),用于控制系统的工作温度,防止系统过热。在充电过程中,如果发生过温(160
℃)保护,则停止充电,直到温度降到
120℃内再次开始充电,期间不关闭放电功率管;如果在不充电
时发生过温(
160℃)保护,则关闭放电功率管,直到温度降低至 120℃再次开启放电功率管
10. 过流、短路保护和自动恢复功能
过流保护模块:
芯片自动检测流过
CM 端的负载电流,如果过流状态(参考电气参数)持续 8ms 则判定发生过流,
系统会自动将
CM 端的内置功率管关断,停止输出电流。
短路保护模块:
芯片会实时监测电池是否发生短路,如果短路状态(参考电气参数)持续短路约
150US,则延时
60us
后关闭功率管并锁定。
恢复功能:
自动恢复:发生短路或过流后,芯片会停止放电,并将
CM 引脚和 gnd 之间的 17K 电阻连通,且每
64ms 周期检测 VDD 和 CM 电压值,当 VDD 和 CM 引脚电压之差增加为 1.7V 以上,并且电池电压
大于过放恢复阈值
VUVLOR,则再次打开放电功率管。
充电恢复:发生过流或短路保护,且电池电压大于过放恢复阈值
VUVLOR,只要给电池充电且充
电时间大于
8ms 则芯片会打开一次功率管,如果继续过流或短路会再次关断放电功率管。
掉电恢复:芯片掉电再次重新上电后,延时
64ms 检测电池电压,检测到的电池电压高于过放恢复
阈值
VUVLOR,便打开功率管开启放电功能。
11. 过放电保护功能
芯片会以
64mS为周期持续检测VDD端电压,如果连续两次检测到VDD低于过放检测阀值VUVLOF会
自动关断功率管,停止检测,进入睡眠状态,直到检测到充电并且电池电压高于过放恢复阈值
VUVLOR,
闭合功率管。
HM4021
无线充电接收
+锂电保护芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com