Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM6208 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM6208
Description  Motor drive series
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM6208 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM6208 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6208 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6208 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6208 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6208 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
绝对最大额定值
(TA=25℃,除另有规定外)
参 数
符
号
范
围
单位
最
小
典
型
最 大
电源电压
VCC
4.5
12
18
V
输出电流峰值
IMax
-
-
0.5
A
输入高电平
VHIN
1.5
-
VCC
V
输入低电平
VLIN
-
-
0.7
V
JA
封装热阻抗(1)
JA
SOP8
-
-
160
℃/W
最高工作结温
TJ
-
-
150
℃
焊接温度
-
-
260
℃,10S
储存温度范围
Tstg
-65
-
150
℃
注:
(1)、最大功耗可按照下述关系计算
JA
A
J
D
T
T
P
/
)
(
TJ 表示电路工作的结温温度,TA 表示电路工作的环境温度。封装热阻的计算方法按照 JESD 51-7。
推荐工作条件
(TA=25℃,除另有规定外)
参
数
符号
条
件
范
围
单位
最
小
典
型
最
大
电源电压
VCC
4.5
-
15
V
持续输出电流
IOUT
VCC=12V
-
-
0.1
A
工作温度范围(1)
TA
-20
-
80
℃
功耗(2)
PD
SOP8
-
-
625
mW
注:(1)、TA 表示电路工作的环境温度;
(2)、电路功耗的计算方法为:
PD=IOUT×VO(sat)+(IVCC-IOUT) ×VCC+VIA×IIA+VIB×IIB
其中 IOUT 表示电路输出电流,也即驱动马达的电流;VO(sat)表示电路的输出饱和压降;IVCC 表示流
入电源端 VCC 的电流;VCC 表示电源端 VCC 的电压;VIA、VIB 分别表示输入端 AIN、BIN 的输入电压;
IIA、 IIB 分别表示输入端 AIN、BIN 的输入电流。
为了使电路安全正常工作,必须确保电路功耗在允许的范围之内。
马达驱动器系列
HM6208



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com