Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RT3AMMM Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RT3AMMM
Description  RT3AMMM
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

RT3AMMM Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RT3AMMM Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RT3AMMM Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers RT3AMMM Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers RT3AMMM Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
概 要
 RT3AMMM は、PNPトランジスタ 2SA1235A を2素子内蔵し
た複合 PNPトランジスタです。このトランジスタのご使用によ
りセットの小型化、部品及び工数の大幅な削減が可能となります。
特 長
●スーパーミニパッケージ(6ピン)に 2SA1235A を2素子内蔵
●セットの小型化、高密度実装が可能
用 途
ハイブリッドIC、小形機器の低周波電圧増幅用
RT3AMMM
独立2素子内蔵
複合 PNPトランジスタ
外形図
単位:mm
最大定格(Ta=25℃)
(Tr1、Tr2 共通)
記 号
項
目
定
格
値
単位
V
CBO
コレクタ・ベース間電圧
-60
V
V
EBO
エミッタ・ベース間電圧
-6
V
V
CEO
コレクタ・エミッタ間電圧
-50
V
I
C
コレクタ電流
-200
mA
P
C
コレクタ損失(トータル)
150
mW
T
j
接合部温度
+125
℃
T
stg
保存温度
-55∼+125
℃
1.25
2.1
①
②
③
⑤
電極接続
①:エミッタ1
②:ベース1
③:コレクタ2
④:エミッタ2
⑤:ベース2
⑥:コレクタ1
JEITA:SC-88
JEDEC:−
④
⑥
Tr1
Tr2
マーク図
M
AM
1
2
3
6
5
4


Similar Part No. - RT3AMMM

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isahaya Electronics Cor...
RT3AMMM ISAHAYA-RT3AMMM Datasheet
138Kb / 4P
Composite Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com