Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MIP2C10MP Datasheet(PDF) 1 Page - Panasonic Semiconductor

Part # MIP2C10MP
Description  MIP2C10MP
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Direct Link  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MIP2C10MP Datasheet(HTML) 1 Page - Panasonic Semiconductor

  MIP2C10MP Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MIP2C10MP Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor MIP2C10MP Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
インテリジェントパワーデバイス(IPD)
1
発行年月 : 2003年8月
SLB00049AJD
MIP2C10MP
シリコンMOS形集積回路
■ 特 長
• 無負荷時の消費電力を大幅に削減(100 VAC入力時 : 20 mW,
従来品比 : 80% 削減)
• チャージャ回路に必要な保護機能内蔵
• 周辺部品点数を削減(当社従来比−12 点)
■ 用 途
• 充電器(携帯電話用ほか)
• ACアダプタ
■ 絶対最大定格
項目
記号
定格
単位
ドレイン電圧
VD
700
V
VCC電圧
VCC
45
V
VDD 電圧
VDD
8V
フィードバック電圧
VFB
8V
CL
端子電圧
VCL
8V
ドレイン電流
ID
350
mA
チャネル温度
Tch
150
°C
保存温度
Tstg
−55 ∼ +150
°C
Unit : mm
形名表示記号 : MIP2C1
9.4±0.3
2.54±0.25
1.2±0.25
(2,3,7PIN)
0.5±0.1
0.6±0.1
(1,4,5,8PIN)
0.4±0.1
1234
87
5
■ 電気的特性 T
C
= 25°C ± 3°C
項目
記号
条件
最小
標準
最大
単位
コントロール機能
出力周波数
fOSC
VCC = 15 V, VD = 5 V, FB: Open,
90
100
110
kHz
ICL
= 50 µA
fOSC(L)
VCC
= 15 V, V
D
= 5 V, FB: Open,
15
20
25
kHz
ICL
< I
CL1
最大デューティサイクル
MAXDC
VCC = 15 V, VD = 5 V, FB: Open,
45.0
47.5
50.0
%
ICL
= 50 µA
VDD 基準電圧
VDD
VCC = 15 V, VD = 5 V, FB: Open,
5.2
5.7
6.2
V
ICL
= 50 µA
VDD 停止電圧
VUV
VD = 5 V, FB: Open, ICL = 50 µA
4.5
5.0
5.5
V
VCC 起動電圧
VCC(ON)
VD
= 5 V, FB: Open, I
CL
= 50 µA
8.0
9.0
10.0
V
フィードバック電流
IFB1
On
→ Off
90
120
150
µA
VCC = 15 V, VD = 5 V, ICL = 50 µA
フィードバック電流ヒステリシス
IFBHYS
VCC
= 15 V, V
D
= 5 V, I
CL
= 50 µA
2.0
µA
1: VDD
2: FB
3: CL
4: VCC
5 : Drain
7 : Source
8 : Source
DIP8-A1(CF) Package


Similar Part No. - MIP2C10MP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
MIP2C2 PANASONIC-MIP2C2 Datasheet
84Kb / 3P
MIP2C2 High-Performance IPD for Battery Chargers
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com