Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MIP2C10MP Datasheet(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

Part # MIP2C10MP
Description  MIP2C10MP
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Direct Link  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MIP2C10MP Datasheet(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  MIP2C10MP Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MIP2C10MP Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor MIP2C10MP Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
MIP2C10MP
2
SLB00049AJD
項目
記号
条件
最小
標準
最大
単位
コントロール機能
フィードバック電圧
VFB
VCC = 15 V, VD = 5 V, IFB = 50 µA
0.7
1.0
1.3
V
ICL
= 50 µA
回路消費電流
ICC
VCC = 15 V, VD = 5 V, FB: Open,
0.2
0.3
0.5
mA
ICL
= 50 µA
VDD 充電電流
Ich1
VDD = 0 V, VD = 40 V, FB: Open,
2.3
3.5
4.7
mA
CL: Open
Ich2
VDD
= 4 V, V
D
= 40 V, FB: Open,
0.5
1.0
1.5
mA
CL: Open
CL
端子電圧
VCL
VCC = 15 V, VD = 5 V, FB: Open,
1.7
2.1
2.5
V
ICL
= 10 µA
fOSC低下時 CL 端子電流
ICL1
fOSC → fOSC(L)
912
15
µA
VCC = 15 V, VD = 5 V, FB: Open
fOSC 低下時 CL 端子電流ヒステリシス
ICLHYS
VCC = 15 V, VD = 5 V, FB: Open
1.0
µA
保護機能
過電流保護検出
ILIMIT
VCC = 15 V, FB: Open, ICL > 35 µA
0.225
0.250
0.275
A
最小 ILIMIT
ILIMITmin
VCC
= 15 V, FB: Open, I
CL
< 5 µA15
40
65
mA
オン時ブランキング幅 *
ton(BLK)
ICL
> 35 µA
170
240
310
ns
過電流保護遅れ時間 *
td(OCL)
100
150
200
ns
過電圧保護検出
VCC(OV)
VDD
= 5 V, FB: Open, ICL = 50 µA21
24
27
V
過熱保護温度 *
TOTP
130
140
150
°C
ラッチリセット電圧
VDDreset
1.8
2.6
3.5
V
出力
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)
ID
= 50 mA
31
36
ドレイン・ソース間遮断電流
IDSS
VCC = 27 V, VD = 650 V, FB: Open,
15
100
µA
ICL
= 50 µA
ドレイン・ソース間降伏電圧
VDSS
VCC
= 27 V, I
D
= 100 µA, FB: Open,
700
V
ICL
= 50 µA
上昇時間
tr
VCC = 15 V, VD = 5 V, FB: Open,
100
ns
ICL
= 50 µA
下降時間
tf
VCC = 15 V, VD = 5 V, FB: Open,
50
ns
ICL
= 50 µA
電源電圧
最小ドレイン電圧
VD(MIN)
VCC : Open, FB: Open, CL: Open
50
V
■ 電気的特性 T
C = 25°C ± 3°C (つづき)
注 ) * : 設計保証項目



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com