Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TMS320UC5405 Datasheet(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Part # TMS320UC5405
Description  Fixed-Point Digital Signal Processor
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320UC5405 Datasheet(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320UC5405 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMS320UC5405 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMS320UC5405 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMS320UC5405 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMS320UC5405 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMS320UC5405 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMS320UC5405 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TMS320UC5405 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TMS320UC5405 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 77 page
background image
Figures
7
October 2002 − Revised October 2004
SPRS199B
List of Figures
Figure
Page
2−1
143-Terminal GQW and ZQW Ball Grid Array (Bottom View)
13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−1
Block Diagram of the TMS320UC5405
19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−2
TMS320UC5405 Memory Map
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−3
TMS320UC5405 External Memory Paging Scheme
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−4
Processor Mode Status (PMST) Register
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−5
Software Wait-State Register (SWWSR) [Memory-Mapped Register (MMR) Address 0028h]
23
. . .
3−6
Software Wait-State Control Register (SWCR) [MMR Address 002Bh]
24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−7
Bank-Switching Control Register (BSCR) [MMR Address 0029h]
25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−8
HPI8 Memory Map
26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−9
DMA Memory Map
30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−10
IFR and IMR Registers
38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4−1
TMS320UC5405 DSP Device Nomenclature
40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−1
1.8-V Test Load Circuit
43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−2
Internal Oscillator With External Crystal
45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−3
External Divide-by-Two Clock Timing
46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−4
External Multiply-by-One Clock Timing
47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−5
Memory Read
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−6
Memory Write
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−7
Parallel I/O Port Read
52
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−8
Parallel I/O Port Write
53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−9
Memory Read With Externally Generated Wait States
54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−10
Memory Write With Externally Generated Wait States
55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−11
I/O Read With Externally Generated Wait States
55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−12
I/O Write With Externally Generated Wait States
56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−13
HOLD and HOLDA Timings (HM = 1)
57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−14
Reset and BIO Timings
58
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−15
Interrupt Timing
59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−16
MP/MC Timing
59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−17
IACK Timings
60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−18
XF Timing
61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−19
TOUT Timing
61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−20
McBSP Receive Timings
64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−21
McBSP Transmit Timings
64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−22
McBSP General-Purpose I/O Timings
65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−23
McBSP Timing as SPI Master or Slave: CLKSTP = 10b, CLKXP = 0
66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6−24
McBSP Timing as SPI Master or Slave: CLKSTP = 11b, CLKXP = 0
67
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com