Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2786 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2786
Description  non-inductance AC input linear regulator
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2786 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2786 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2786 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2786 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2786 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2786 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2786 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2786 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2786 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4
 
管脚温度 (焊接 10 秒)
260
℃
ESD 能力 (人体模型)
3
KV
ESD 能力 (机器模型)
250
V
电气参数 ( 无特殊注明,环境温度为 25℃)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
高压启动部分 (HV 管脚)
I HV
HV 脚供电电流
HV=600V, VDD=3V
5
10
mA
I IHV_leakage
HV 脚漏电电流
HV=600V, VDD=8.5V
20
uA
V BR
功率 MOSFET 雪
崩击穿电压
650
V
VAC_sync_OFF
交流同步关断
电压
50
V
供电部分(VDD 管脚)
I VDD_Op
VDD 工作电流
Iout=1
mA
1.4
mA
V DD_ON
VDD 开启电压
7.6
7.8
8
V
V DD_OFF
VDD 欠压保护
电压
1.2
V
V DD_OVP
VDD 过压保护
电压
7.6
7.8
8
V
V DD_OVP_hys
VDD 过压保护
迟滞电压
6.3
6.5
6.7
V
输出部分 (VOUT、VOUT1 管脚)
V OUT_3.3V
输出电压
内部设定
3.2
3.3
3.4
V
V OUT_2.7V
输出电压
内部设定
2.6
2.7
2.8
V
V OUT_5V
输出电压
内部设定
4.9
5
5.1
V
V OUT1
输出电压
内部设定
0.66*VOUT
V
I LIM
输出总电流限
制
100
138
160
mA
V UVP
输出欠压保护
电压
10
12.5
15
%
ΔV OUT(VIN)
线性调整率
dVout/dVin
Iout=100uA
0.2
%/V
PSRR
电源抑制比
Iout=30mA,
Cout=4.7uF,
f=10Hz to 60KHz
60
dB
内置过热保护
HM2786



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com