Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4209 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4209
Description  single-cell lithium battery charge management chip
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4209 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4209 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4209 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4209 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4209 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4209 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4209 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4209 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4209 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4209 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
- 4 -
五、电性参数----充电管理部分
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指TA=25℃,VCC=5V,除非特别注明。
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD
输入电源电压
●
4.5
5
6.5
V
IDD
静态功耗
充电模式
●
150
500
μ
A
待机模式(充电终止)
●
100
300
μ
A
停机模式(
VCC<VBAT,
或
VCC<VUV)
●
3
8
μ
A
VFLOAL
稳定输出
(浮充)电压
0℃≤TA≤85℃
4.150
4.200
4.250
V
ITRIKL
涓流充电电流
VBAT<VTRIKL
●
40
60
100
mA
VTRIKL
涓 流 充 电 门 限
电压
VBAT 上升
2.5
2.9
3
V
●
80
100
120
mA
ITERM
终止电流门限
VLEDR
LEDR 引 脚 输
出低电压
ILEDR =5mA
0.3
0.6
V
VLEDG
LEDG 引脚输
出低电平
ILEDG =5mA
0.3
0.6
V
Δ
VRECHRG
再 充 电 电 池 门
限电压
VFLOAT-VRECHRG
100
150
200
mV
TLIM
限 定 温 度 模 式
中的结温
145
℃
RON
功率
FET“导
通”电阻
650
mΩ
(在
VCC 与
BAT 之间)
tss
软启动时间
IBAT=0
至
IBAT=600mA
20
μ
s
tRECHARGE
再 充 电 比 较 器
滤波时间
VBAT 高至低
0.8
1.8
4
ms
tTERM
终 止 比 较 器 滤
波时间
IBAT 降至 ICHG/10
以下
0.8
1.8
4
ms
六、工作条件
推荐工作范围
参数
符号
最小值
最大值
单位
充电器输入电压(VDD 和 GND 间电压)
VDD
4.3
5.5
V
电池输入电压(BAT 和 GND 间电压)
VM
-4.3
5.5
V
工作温度范围
TOPR
-40
85
℃
HM4209



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com