Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RA6M2 Datasheet(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp

Part # RA6M2
Description  Armv7E-M architecture with DSP instruction set
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RA6M2 Datasheet(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp

Back Button RA6M2 Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp RA6M2 Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp RA6M2 Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp RA6M2 Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp RA6M2 Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp RA6M2 Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp RA6M2 Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp RA6M2 Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp RA6M2 Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 100 page
background image
R01DS0357EJ0100 Rev.1.00
Page 21 of 100
Oct 8, 2019
RA6M2 Group
1. Overview
C11 41
30
-
-
P207 A17 -
--
-
-
-
---
SSLB2
_A/QS
SL
-
---
-
-
TS02
-
B10 42
31
-
IRQ0-
DS
P206 WAI
T
--
GTIU
-
-
USB_
VBUS
EN
RXD4/MI
SO4/SC
L4
-SDA1
_A
SSLB1
_A
SSIDA
TA0_C
ET0_LINK
STA
ET0_LINK
STA
SD0DA
T2_A
--
TS01
-
A10 43
32
CLKOUT IRQ1-
DS
P205 A16 -
AGTO1
GTIV
GTIOC
4A
-USB_
OVRC
URA-
DS
TXD4/M
OSI4/SD
A4
CTS9_R
TS9/SS9
SCL1
_A
SSLB0
_A
SSILR
CK0/S
SIFS0
_C
ET0_WOL ET0_WOL SD0DA
T3_A
--
TSCA
P
-
C10 44
-
CACREF -
P204 A18 -
AGTIO1 GTIW
GTIOC
4B
-USB_
OVRC
URB-
DS
SCK4
SCK9
SCL0
_B
RSPC
KB_A
SSIBC
K0_C
ET0_RX_
DV
-
SD0DA
T4_A
--
TS00
-
A9
45
-
-
IRQ2-
DS
P203 A19 -
-
-
GTIOC
5A
-CTX0 CTS2_R
TS2/SS2
TXD9/M
OSI9/SD
A9
-MOSIB
_A
-
ET0_COL -
SD0DA
T5_A
--
TSCA
P
-
C9
46
-
-
IRQ3-
DS
P202 WR1
/BC1
--
-
GTIOC
5B
-
CRX0 SCK2
RXD9/MI
SO9/SC
L9
-MISOB
_A
ET0_ERX
D2
-
SD0DA
T6_A
--
-
-
B9
47
-
-
-
P313 A20 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ET0_ERX
D3
-
SD0DA
T7_A
--
-
-
D9
48
-
VSS
-
-
-
-
--
-
-
-
---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D8
49
-
VCC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A8
50
33
TRCLK
-
P214 -
-
-
GTIU
-
-
-
-
-
-
QSPC
LK
-
ET0_MDC ET0_MDC SD0CL
K_B
--
-
-
B8
51
34
TRDATA
0
-
P211 CS7 -
-
GTIV
-
-
-
-
-
-
QIO0
-
ET0_MDI
O
ET0_MDI
O
SD0CM
D_B
--
-
-
A7
52
35
TRDATA
1
-
P210 CS6 -
-
GTIW
-
-
-
-
-
-
QIO1
-
ET0_WOL ET0_WOL SD0CD -
-
-
-
B7
53
36
TRDATA
2
-
P209 CS5 -
-
GTOVUP
-
-
-
-
-
-
QIO2
-
ET0_EXO
UT
ET0_EXO
UT
SD0WP -
-
-
-
A6
54
37
TRDATA
3
-
P208 CS4 -
-
GTOVLO
-
-
-
-
-
-
QIO3
-
ET0_LINK
STA
ET0_LINK
STA
SD0DA
T0_B
--
-
-
C7
55
38
RES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B6
56
39
MD
-
P201 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C8
57
40
-NMI
P200 -
-
--
-
-
-
---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C6
58
-
-
-
P312 CS3 CAS
AGTOA1 -
-
-
-
-
CTS3_R
TS3/SS3
-
---
-
-
-
-
--
B5
59
-
-
-
P311 CS2 RAS
AGTOB1 -
-
-
-
-
SCK3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D7
60
-
-
-
P310 A15 A15
AGTEE1 -
-
-
-
-
TXD3
-
QIO3
-
-
-
-
-
-
-
-
A5
61
-
-
-
P309 A14 A14
-
-
-
-
-
-
RXD3
-
QIO2
-
-
-
-
-
-
-
-
C5
62
-
-
-
P308 A13 A13
-
-
-
-
-
-
-
-
QIO1
-
-
-
-
-
-
-
-
A4
63
41
-
-
P307 A12 A12
-
GTOUUP
-
-
-
CTS6
-
-
QIO0
-
-
-
-
-
-
-
-
B4
64
42
--
P306 A11
A11
-GTOULO
-
-
-
SCK6
--
QSSL -
-
-
-
-
-
-
-
D6
65
43
-
IRQ8 P305 A10 A10
-
GTOWUP -
-
-
TXD6/M
OSI6/SD
A6
--
QSPC
LK
-
---
-
-
-
-
C4
66
44
-
IRQ9 P304 A09 A09
-
GTOWLO GTIOC
7A
-
-
RXD6/MI
SO6/SC
L6
-
-
---
-
-
-
-
--
A3
67
45
VSS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
-
-
-
-
--
B3
68
46
VCC
-
-
-
-
--
-
-
-
---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D5
69
47
-
-
P303 A08 A08
-
-
GTIOC
7B
-
-
-
-
-
---
-
-
-
-
--
A2
70
48
-
IRQ5 P302 A07 A07
-
GTOUUP
GTIOC
4A
--
TXD2/M
OSI2/SD
A2
--
SSLB3
_B
-
---
-
-
-
-
C3
71
49
-
IRQ6 P301 A06 A06
AGTIO0 GTOULO
GTIOC
4B
-
-
RXD2/MI
SO2/SC
L2
CTS9_R
TS9/SS9
-
SSLB2
_B
-
---
-
-
-
-
B2
72
50
TCK/SW
CLK
-
P300 -
-
-
GTOUUP
GTIOC
0A_A
-
-
---
SSLB1
_B
-
---
-
-
-
-
A1
73
51
TMS/SW
DIO
-
P108 -
-
-
GTOULO
GTIOC
0B_A
--
-
CTS9_R
TS9/SS9
-
SSLB0
_B
-
---
-
-
-
-
D4
74
52
CLKOUT
/TDO/S
WO
-
P109 -
-
-
GTOVUP
GTIOC
1A_A
-CTX1 -
TXD9/M
OSI9/SD
A9
-MOSIB
_B
-
---
-
-
-
-
B1
75
53
TDI
IRQ3 P110 -
-
-
GTOVLO
GTIOC
1B_A
-
CRX1 CTS2_R
TS2/SS2
RXD9/MI
SO9/SC
L9
-MISOB
_B
-
-
-
-
-
VCOUT -
-
C2
76
54
-
IRQ4 P111 A05 A05
-
-
GTIOC
3A_A
-
-
SCK2
SCK9
-
RSPC
KB_B
-
---
-
-
-
-
D3
77
55
-
-
P112 A04 A04
-
-
GTIOC
3B_A
--
TXD2/M
OSI2/SD
A2
SCK1
-
SSLB0
_B
SSIBC
K0_B
---
-
-
-
-
C1
78
56
-
-
P113 A03 A03
-
-
GTIOC
2A
-
-
RXD2/MI
SO2/SC
L2
-
-
-
SSILR
CK0/S
SIFS0
_B
---
-
-
-
-
E4
79
57
-
-
P114 A02 A02
-
-
GTIOC
2B
-
-
---
-
SSIRX
D0_B
---
-
-
-
-
E3
80
58
-
-
P115 A01 A01
-
-
GTIOC
4A
-
-
---
-
SSITX
D0_B
---
-
-
-
-
D2
81
-
VCC
-
-
-
-
--
-
-
-
---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D1
82
-
VSS
-
-
-
-
--
-
-
-
---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F4
83
59
-
-
P608 A00/
BC0
A00/D
QM1
--
GTIOC
4B
-
-
-
-
-
---
-
-
-
-
--
E2
84
60
-
-
P609 CS1 CKE
-
-
GTIOC
5A
-
CTX1 -
-
-
---
-
-
-
-
--
F3
85
61
-
-
P610 CS0 WE
-
-
GTIOC
5B
-
CRX1 -
-
-
---
-
-
-
-
--
Pin number
Extbus
Timers
Communication interfaces
Analog
HMI



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com