Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LM3232ESA Datasheet(PDF) 9 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM3232ESA
Description  120kbps communication rate
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM3232ESA Datasheet(HTML) 9 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Back Button LM3232ESA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232ESA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232ESA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232ESA Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232ESA Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232ESA Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232ESA Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232ESA Datasheet HTML 10Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3232ESA Datasheet HTML 11Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
1 双电荷泵工作
LM3232ESA 的内部有两路电荷泵,以支持芯片的电平转换工作,双电何泵在 3.0~5.5V 范围内
提供+5.5V 和-5.5 的输出电压,每个电荷泵需一个飞电容(C1,C2)和一个储能电容(C3,C4),产生
V+和 V-电源。如图 8 所示。
2 RS232 发送器
将 TTL/CMOS 逻辑电平转换成与 EIA/TIA-232 标准兼容电平 LM3232ESA 发送器在最差工作条
件
(3kΩ 电阻与 1000pF 电容的并联负载)下能够保证 120kbps 的数据速率,发送器可并联驱动多个接
收器,LM3232ESA 发送器输入端 T1IN、T2IN 内部没有上拉电阻,如该发送器未使用,可将未使用
的输入端 T1IN\T2IN 连接至 GND 或 VCC。
3 RS232 接收器
LM3232ESA 有两个独立的接收器,可将 RS-232 信号转换成 CMOS 逻辑输出电平。
4 ESD 保护
LM3232ESA 所有引脚都采用了 ESD 保护结构,所有驱动器输出与接收器输入端(T1OUT、
T2OUT、R1IN、R2IN)均具有额外的静电保护能力。使其能够承受±15kV 的 ESD(HBM)放电、±8kV
以上接触放电,±15kV 以上气隙放电。ESD 保护结构在所有状态下都可承受高压 ESD 冲击,包括标
准工作模式和断电模式。
5 典型应用
典型的双通路应用方案如图 8 所示,其中 C1-C5 典型电容值为 0.1uF。
C1+
V+
C1-
C2+
C2-
V-
R2IN
R2OUT
T1IN
R1OUT
R1IN
T1OUT
VCC
T2IN
T2OUT
5K
5K
C1
C2
C3
C4
GND
VCC
C5
TTL/CMOS INPUTS
RS232 OUTPUTS
RS232 INPUTS
TTL/CMOS OUTPUTS
图 8 典型的双通路应用方案
说明
LM3232ESA
具有±15KV ESD 保护,120kbps 通迅速率,RS232 收发器
3.3V 单电源供电双通道,
LM3232ESA
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
9/11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com