Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5064 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5064
Description  High withstand voltage 2.5A synchronous step-down lithium battery charger
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5064 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5064 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5064 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5064 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5064 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5064 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5064 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5064 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5064 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5064 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
NSTDBY(引脚 4):充电完成指示端。当电池充电完成时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充电完成,
否则该管脚处于高阻态。
NCE(引脚 5):使能控制端。输入低电平将使芯片处于正常工作状态;输入高电平将使芯片牌被禁止充电
状态。NCE 管脚可以被 TTL 电平或者 CMOS 电平驱动。
NTC(引脚 6):电池温度检测输入端。将该管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 NTC 管脚的电
压小于 180mV 或者大于 1.35V,意味着电池温度过高或过低,充电被暂停。如果 NTC 悬空,电池温
度检测功能取消,其他充电功能正常。
BAT(引脚 7):电池电压检测端。在充电停止时,BAT 管脚的漏电流小于 3uA。
VS(引脚 8):电池电流检测端。此端与 BAT 之间连接一个高精毫欧电阻 R
S,用来设置快充时充电电流,
其算式为:I
BAT = 0.0667 / RS。
GND(引脚 9):电源地。GND 端必须与芯片底部散热片,以及 PCB 板铺铜可靠连接。
LX(引脚 10):内置功率 MOSFET 连接点。LX 为
的电流输出端与外部电感相连作为电池充电
电流的输入端。
___________________________________________________ 直流电特性
(如无特别说明,VIN = 5V
 2%,NCE接GND,T
A = 25℃)
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VIN
输入电源电压
4.0
5
6.0
V
VUV
VIN欠压闭锁门限
从VIN高至低
3.8
3.95
4.1
V
VUVHYS
VIN欠压闭锁迟滞
300
mV
VOV
VIN过压闭锁门限
从VIN低至高
6.0
6.3
V
VOVHYS
VIN欠压闭锁迟滞
300
mV
IIN
输入电源电流
待机模式(充电终止)
130
260
uA
关机模式(NCE接高)
20
40
uA
VFLOAT
稳定输出(浮充)电压
4.158
4.2
4.242
V
IBAT
BAT引脚电流:(电流模式
测试条件是V
BAT=3.8V)
RS=33.3mΩ,电流模式
1.8
2.0
2.2
A
待机模式,V
BAT=4.2V
2.3
4.6
uA
停 机 模 式 ( VIN<V
BAT 或
VIN<VUV)
2.6
5.2
uA
关机模式(NCE接高)
0
uA
ITRIKL
涓流充电电流
VBAT<VTRIKL,
RS=33.3mΩ,电流模式
200
mA
高耐压 2.5A 同步降压锂电池充电器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com