Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5052 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5052
Description  Synchronous step-down lithium battery charging circuit
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5052 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5052 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5052 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5052 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5052 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5052 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5052 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5052 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5052 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5052 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
TS(引脚 5):电池温度检测输入端。将 TS 管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 TS 管脚的电压小
于输入电压的
45%或者大于输入电压的 80%,意味着电池温度过低或过高,则充电被暂停。如果 TS 直接
接
VCC,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。如果 TS 直接接 GND,则进入待机模式,充电终止。
BAT(引脚 6):电池电压检测端。在电池的正端和管脚之间串接一个电阻可以调节电池充满电压。在芯片
被禁止工作或者睡眠模式时,
BAT 管脚的漏电流小于 2uA。
GND(引脚7):电源地。
LX(引脚 8):内置功率 MOSFET 连接点。LX 为
的电流输出端与外部电感相连作为电池充电电
流的输入端。
___________________________________________________ 直流电特性
(如无特别说明,VCC = 5V 5%,TA = 25℃)
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
Vcc
输入电源电压
4.0
5
6.0
V
Icc
输入电源电流
待机模式(充电终止)
70
280
uA
停 机 模 式 (
Vcc<VBAT 或
VCC<VUV)
45
280
uA
VFLOAT
稳定输出(浮充)电压
RPV=1Kohm,
0℃≤TA≤85℃
4.179
4.2
4.221
V
IBAT
BAT引脚电流:(电流模式
测试条件是
VBAT=3.8V)
RPI=499ohm, 电流模式
1.8
2.0
2.2
A
RPI=280ohm, 电流模式
2.7
3.0
3.3
A
待机模式,
VBAT=4.2V
1
2.7
5
uA
停 机 模 式 (
Vcc<VBAT 或
VCC<VUV)
0
1
5
uA
ITRIKL
涓流充电电流
VBAT<VTRIKL,
RPI=280ohm,电流模式
600
mA
VTRIKL
涓流充门限电压
RPI=280ohm,VBAT上升
2.8
2.9
3.0
V
VTRHYS
涓流充电迟滞电压
RPI=280ohm
60
100
140
mV
VINSL
输入电压下降保护
4.65
V
VUV
VCC欠压闭锁门限
从
VCC低至高
3.85
4
4.15
V
VUVHYS
Vcc欠压闭锁迟滞
150
200
250
mV
VASD
VCC-VBAT闭锁门限电压
Vcc从低至高
120
200
300
mV
Vcc从高到低
20
40
60
mV
1 / 10
3A
同步降压型锂电池充电电路



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com