Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5413 Datasheet(PDF) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5413
Description  1 Li-ion/Li-polymer battery protection IC
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5413 Datasheet(HTML) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM5413 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5413 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 22 page
background image
意:
全自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问
电池
11.6. 向 0V 电池充电功能(允许)
此功能用于对已经自放电到
0V的电池进行再充电。当连接在电池正极(PB+)和电池负
极(
PB-)之间的充电器电压,高于“向 0V电池充电的充电器起始电压(V0CH)”时,充电控制
用
MOSFET的门极固定为VDD端子的电位,由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的
电压差高于其导通电压,充电控制用
MOSFET导通(OC端子),开始充电。这时,放电控制
用
MOSFET仍然是关断的,充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电检
测电压(
VDL)时,H
M5413 系列IC进入正常工作状态。
注意:
1. 某些完全自放电后的电池,不允许被再次充电,这是由锂电池的特性决定的。请询问
电池供应商,确认所购买的电池是否具备
“允许向 0V 电池充电”的功能,还是“禁止向 0V 电池
充电
”的功能。
2. “允许向 0V电池充电功能”比“充电过流检测功能”优先级更高。因此。使用“允许向 0V
电池充电
”功能的IC,在电池电压较低的时候会强制充电。电池电压低于过放电检测电压(VDL)
以下时,不能进行充电过流状态的检测。
11.7. 向 0V 电池充电功能(禁止)
当连接内部短路的电池(
0V电池)时,禁止向 0V电池充电的功能会阻止对它再充电。
当电池电压低于
“0V电池充电禁止的电池电压(V0IN)”时,充电控制用MOSFET的门极固定
为
PB-电压,禁止充电。当电池电压高于“0V电池充电禁止的电池电压(V0IN)”时,可以充电。
注
1. 某些完
供应商,确认所购买的电池是否具备
“允许向 0V 电池充电”的功能,还是“禁止向 0V 电池
充电
”的功能。
.
H
M5413
1 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com