Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5259 Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5259
Description  Apple iPhone5S data cable IC
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5259 Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5259 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5259 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5259 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
概述
苹果
iPhone5S 数据线芯片,可完美支持 iPhone5C、iPhone5S、iPad4、iPad mini、iPod touch、iPod nano
等
8pin Lightning 接口的数据传输同步功能及充电功能。
特点
集成度高,极少的外围元器件。
电路简单,价格优势明显。
稳定性高,兼容性强。
完美支持
iTunes 数据同步,数据传输稳定。
完美支持室内充电器、车载充电器、移动电源充电。
支持
iOS 版本:
1. iOS 6.0
2. iOS 6.01
3. iOS 6.1
4. iOS 6.12
5. iOS 7.04 及后续升级系统
6. iOS 7.1
7. iOS 7.1.1
应用范围
Apple Lightning 数据线
Apple Lightning 转接头
iPhone5S 背夹电源,iPhone5S 移动电源
订购信息
封装型号
封装形式
HM5259
SOT23-6
引脚示意图及说明
1
2
3
4
5
6
D
S
V OUT
V SS
V DD
DATA
SOT23-6
引脚序号
引脚名称
引脚说明
1
D
P-MOSFET 的漏极。
2
S
P-MOSFET 的源极。
3
VOUT
内置
200Ω电阻到 VDD。
4
VSS
芯片地。
5
VDD
芯片正电源。
6
DATA
数据通信端。
HM5259
苹果
iPhone5S 数据线IC
深圳市华之美半导体有限公司
WWW.HMSEMI.COM
HM5259(文件编号:S&CIC1157)
苹果
iPhone5S 数据线IC


Similar Part No. - HM5259

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Elpida Memory
HM5259165B ELPIDA-HM5259165B Datasheet
368Kb / 63P
512M LVTTL interface SDRAM 133 MHz/100 MHz 8-Mword 횞 16-bit 횞 4-bank/16-Mword 횞 8-bit 횞 4-bank /32-Mword 횞 4-bit 횞 4-bank PC/133, PC/100 SDRAM
HM5259165B-75 ELPIDA-HM5259165B-75 Datasheet
368Kb / 63P
512M LVTTL interface SDRAM 133 MHz/100 MHz 8-Mword 횞 16-bit 횞 4-bank/16-Mword 횞 8-bit 횞 4-bank /32-Mword 횞 4-bit 횞 4-bank PC/133, PC/100 SDRAM
HM5259165B-A6 ELPIDA-HM5259165B-A6 Datasheet
368Kb / 63P
512M LVTTL interface SDRAM 133 MHz/100 MHz 8-Mword 횞 16-bit 횞 4-bank/16-Mword 횞 8-bit 횞 4-bank /32-Mword 횞 4-bit 횞 4-bank PC/133, PC/100 SDRAM
HM5259165BTD-75 ELPIDA-HM5259165BTD-75 Datasheet
368Kb / 63P
512M LVTTL interface SDRAM 133 MHz/100 MHz 8-Mword 횞 16-bit 횞 4-bank/16-Mword 횞 8-bit 횞 4-bank /32-Mword 횞 4-bit 횞 4-bank PC/133, PC/100 SDRAM
HM5259165BTD-A6 ELPIDA-HM5259165BTD-A6 Datasheet
368Kb / 63P
512M LVTTL interface SDRAM 133 MHz/100 MHz 8-Mword 횞 16-bit 횞 4-bank/16-Mword 횞 8-bit 횞 4-bank /32-Mword 횞 4-bit 횞 4-bank PC/133, PC/100 SDRAM
More results

Similar Description - HM5259

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
P5M FUMAN-P5M Datasheet
182Kb / 3P
Apple iPhone5S data line IC
P5MD FUMAN-P5MD Datasheet
156Kb / 3P
Apple iPhone5S data line IC
P5MX FUMAN-P5MX Datasheet
417Kb / 3P
Apple iPhone5S data line IC
P6E FUMAN-P6E Datasheet
126Kb / 5P
Apple Headphone Cable IC
P6K FUMAN-P6K Datasheet
117Kb / 4P
Apple Headphone Cable IC
X10 FUMAN-X10 Datasheet
211Kb / 4P
Apple iPhone X Data Line IC
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5257 HMSEMI-HM5257 Datasheet
348Kb / 3P
Apple iPhone6S data line IC
HM5267 HMSEMI-HM5267 Datasheet
304Kb / 4P
Apple iPhone8 Data Line IC
HM5268 HMSEMI-HM5268 Datasheet
522Kb / 5P
IC for Apple Headphone Cable
HM5266 HMSEMI-HM5266 Datasheet
187Kb / 4P
IC for Apple Headphone Cable
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com