Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

JC202PC2 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # JC202PC2
Description  AC Solid State Relay
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

JC202PC2 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  JC202PC2 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers JC202PC2 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers JC202PC2 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers JC202PC2 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
48
http://www.jelsystem.co.jp
E-mail:ssr@jelsystem.co.jp
※本カタログの掲載内容については改良等の為変更する場合があります。ご使用に際しては、納入仕様書等でご確認ください。
※不明な点は弊社までお問い合わせください。
JC202
項
目
記 号
JC202
JC202
JC202
JC202
JC202
JC202
単 位
Item
Symbols
PC2
PC1
PC
PN2
PN1
PN
Units
基準電源電圧
―
120、240
VACrms
Rated Line Voltage
最大負荷電流
IOMAX
1.7
AACrms
Maximum Load Current
最大使用電源電圧
VOMAX
280
VACrms
Maximum Load Voltage
ピーク繰り返しオフ電圧
VDRM
600
V
Peak Repetitive Off State Voltage
ピーク 1 サイクルサージオン電流
ISURGE
30(60Hz)
A
Peak 1 Cycle Surge Current
周波数
f
50、60
Hz
Frequency
最大入力電圧(電流)
VIMAX
8
(50mA)
8
(50mA)
VDC
Maximum Input Voltage (Current)
入力抵抗
RIN
180 ± 20 %
―
180 ± 20 %
―
Ω
Input Impedance
耐電圧
VISO
2,500
1 分間(入力-出力間)
(Rh40 ∼ 60 %)
VACrms
Dielectric Strength
絶縁抵抗
RISO
1010 以上 DC500V(入力-出力間)
(Rh40 ∼ 60 %)
Ω
Isolation Resistance
動作温度範囲
TOPR
−20∼+80
℃
Operating Temperature Range
保存温度範囲
TSTG
−30∼+100
℃
Storage Temperature Range
■ 定 格 Ratings
(Ta=25℃)
出
 
力
入
 
力
共
 
通
項
目
記 号
JC202
JC202
JC202
JC202
JC202
JC202
単 位
Item
Symbols
PC2
PC1
PC
PN2
PN1
PN
Units
使用電源電圧範囲
VO
35 ∼ 280
VACrms
Load Voltage Range
開路時漏れ電流
ILEK
2.0 以下
0.1 以下
2.0 以下
0.1 以下
mAACrms
Off State Leakage Current
(VO = 200V)
(VO = 200V)
(VO = 200V)
(VO = 200V)
接触電圧降下
VSAT
1.5 以下
VACrms
On State Voltage Drop
最小動作電流
IOMIN
10
mA
Minimum Load Current
入力電圧(電流)範囲
VI
4∼8
(10 ∼ 50mA)
4∼8
(10 ∼ 50mA) VDC
Input Voltage (Current) Range
ピックアップ電圧(電流)
VP
4以下
(10mA 以下)
4以下
(10mA 以下) VDC
Pick-up Voltage (Current)
ドロップアウト電圧(電流)
VD
1 以上
(1mA 以上)
1 以上
(1mA 以上) VDC
Drop-out Voltage (Current)
ターンオン時間
TON
1/2 Cycle + 1ms 以下
1ms 以下
Turn On Time
ターンオフ時間
TOFF
1/2 Cycle + 1ms 以下
Turn Off Time
入出力間容量
CIO
15 以下
PF
Capacitance
ゼロクロス機能
有 Built In
無 Not Built In
Zero Cross Turn On
海外安全規格
UL
Approved Standards
出
 
力
入
 
力
共
 
通
■ 特 性 Electrical Characteristics
(Ta=25℃)



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com