Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M3DY-5-R Datasheet(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # M3DY-5-R
Description  Low profile converter M3-UNIT series
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

M3DY-5-R Datasheet(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  M3DY-5-R Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. M3DY-5-R Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. M3DY-5-R Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
机型: M3DY
M3DY规格书
CS-2666 Rev.7 Page 3/3
https://www.m-system.co.jp/
简易电路图・端子接线图
S
Z
电源
电路
离
路
隔
电
低 漂 移 电 压
放 大 电 路
输出
电路
供电电源
+
-
U (+)
V (-)
输出信号
2
11
10
12
1
6
3
4
5
7
9
8
2线制
变送器
+
-
V
检查端子
1~5V DC
+
-
-
+
250Ω
短 路 保 护
电
路
变 送 器
电 源 电 路
-
+
2线制
变送器
1
2
输入信号
4
5
+
-
4
1
5
2
+
-
+
-
+
-
■ 作为配电器使用时
■ 作为隔离器使用时
电源显示灯
-
+
250Ω
250Ω
会有无预先通知而修改记载内容的情况。



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com