Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ESKA Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ESKA
Description  TEMPERATURE
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

ESKA Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ESKA Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ESKA Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers ESKA Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ESKA Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ESKA Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ESKA Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ESKA Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ESKA Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Produktübersicht Standard Thermostate 36T,
automatische Rückstellung
Typ
Stand. Bauform
Stand. Bauform
Öffnen
Schliessen
Typ
Stand. Bauform
Öffnen
Schliessen
Öffner
Anschl. vert.
Anschl. horiz.
°C
°C
Öffner
Anschl. vert.
°C
°C
36TXE21
611896
611922
10
0
36TXE21
611897
611923
15
5
36TXE21
611898
611924
20
10
36TXE21
611899
611925
25
15
36TXE21
611900
611926
30
20
36TXE21
611901
611927
35
25
36TXE21
611808
611928
40
25
36TXE11
611828
40
25
36TXE21
611902
611929
45
30
36TXE21
611810
611930
50
35
36TXE11
611830
50
35
36TXE21
611903
611931
55
40
36TXE21
611812
611932
60
45
36TXE11
611832
60
45
36TXE21
611904
611933
65
50
36TXE21
611814
611934
70
55
36TXE11
611834
70
55
36TXE21
611905
611935
75
60
36TXE21
611816
611936
80
65
36TXE11
611836
80
65
36TXE21
611906
611937
85
70
36TXE21
611818
611938
90
75
36TXE11
611838
90
75
36TXE21
611907
611939
95
80
36TXE21
611819
611940
100
85
36TXE11
611839
100
85
36TXE21
611908
611941
105
90
36TXE21
611820
611942
110
95
36TXE11
611840
110
95
36TXE21
611910
611943
120
90
36TXE11
611841
120
105
36TXE21
611911
611944
130
100
36TXE11
611842
130
115
36TXE21
611912
611945
140
110
36TXE11
611843
140
125
36TXE21
611913
611946
150
120
36TXE11
611844
150
115
36TXH21
611914
611918
160
120
36TXE11
611845
160
125
36TXH21
611915
611919
170
130
36TXR11
611846
170
135
36TXH21
611916
611920
180
140
36TXH21
611917
611921
200
160
36TXE22
611966
611967
35
45
36TXE12
30
45
36TXE22
611947
611953
40
55
36TXE12
40
55
36TXE22
611807
611954
45
60
36TXE12
611827
45
60
36TXE22
611948
611955
50
65
36TXE12
50
65
36TXE22
611809
611956
55
70
36TXE12
611829
55
70
36TXE22
611949
611957
60
75
36TXE12
60
75
36TXE22
611811
611958
65
80
36TXE12
611831
65
80
36TXE22
611950
611959
70
85
36TXE12
70
85
36TXE22
611813
611960
75
90
36TXE12
611833
75
90
36TXE22
611951
611961
80
95
36TXE12
80
95
36TXE22
611815
611962
85
100
36TXE12
611835
85
100
36TXE22
611952
611963
90
105
36TXE22
611817
611964
95
110
36TXE12
611837
95
110
STANDARD BAUFORMEN 36T AUTOMATISCHE RÜCKSTELLUNG
MONTAGE
DWG BB-790
DWG BB-790
ANLEGEFLANSCH
Fig. 2
MONTAGE
DWG BB-790
TOPFFLANSCH
Fig. 4
Anschlüsse: Messing vernickelt, vertikal
Befestigung: Rostfreier Stahl, Anlegeflansch
Anschlüsse: Messing vernickelt, horizontal
Befestigung: Rostfreier Stahl, Topfflansch
Temperaturschalter
Die Temperaturschalterserie 36T von Therm-O-Disc bietet hohe Zuverlässigkeit in einem kompakten, viel-
seitigen
und
kostengünstigen
Design.
Die
Schaltaktion
der
Bimetallscheibe
bietet
einen
Hochgeschwindigkeitsvorgang im Einklang mit einer sehr langen Lebensdauer bei elektrischen Ladungen
bis 15A bei 120V AC und 10A bei 250V AC (100.000 Zyklen) und 16A bei 250V AC (30.000 Zyklen). Eine
Vielzahl von Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten ergibt eine maximale Designflexibilität. Qualität,
Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, Vielseitigkeit und weltweit gültige Zulassungen machen die
Thermoschalter der Serie 36T mit einer großen Auswahl an Anwendungen für die Temperaturkontrolle zur
ersten Wahl.
Die Serie 36T ist in drei Grundausführungen erhältlich:
Automatische Rückstellung: Ist so konstruiert, dass die Kontakte während eines Temperaturanstieges
sowohl öffnen als auch schließen. Manuelle Rückstellung: Erhältlich mit Kontakten, die bei einem
Temperaturanstieg öffnen. Die Kontakte können zurückgestellt werden, indem die Taste nach Abkühlung
des Temperaturschalters niedergedrückt wird.
Scheibe mit Einwegbetrieb: Erhältlich mit Kontakten, welche bei einem Temperaturanstieg öffnen und
nicht wieder schließen, bis die Umgebungstemperatur unter 0°C oder -35°C gefallen ist.
MONTAGE
DWG BB-790
DWG BB-790
ANLEGEFLANSCH
Fig. 4
Typ
Schliesser
MONTAGE
DWG BB-790
TOPFFLANSCH
Fig. 4
Typ
Schliesser
5
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 3
Zusätzliche Möglichkeiten ergeben sich durch
eine 15°-weise Verstellung der Anschlüsse im
oder gegen den Uhrzeigersinn unter
Berücksichtigung der Befestigungslöcher.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com