Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

R3-DA64AS/5 Datasheet(PDF) 4 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # R3-DA64AS/5
Description  Remote I/O R3 Series DISCRETE INPUT MODULE
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

R3-DA64AS/5 Datasheet(HTML) 4 Page - M-System Co.,Ltd.

  R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 6Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MODEL: R3-DA64A
R3-DA64A SPECIFICATIONS
ES-8412 Rev.11 Page 4/6
https://www.m-system.co.jp/
SCHEMATIC CIRCUITRY & CONNECTION DIAGRAM
3A
1A
4A
2A
5A
6A
7A
8A
10A
Di 11
Di 12
COM1
Di 13
Di 14
Di 15
Di 16
Di 17
Di 18
1(1A)
2(1A)
3(1A)
4(1A)
6(1A)
5(1A)
8(1A)
7(1A)
9A
13A
11A
14A
12A
15A
16A
17A
18A
20A
Di 21
Di 22
COM2
Di 23
Di 24
Di 25
Di 26
Di 27
Di 28
9(1A)
10(1A)
11(1A)
12(1A)
14(1A)
13(1A)
16(1A)
15(1A)
19A
3B
1B
4B
2B
5B
6B
7B
8B
10B
Di 31
Di 32
COM3
Di 33
Di 34
Di 35
Di 36
Di 37
Di 38
1(1B)
2(1B)
3(1B)
4(1B)
6(1B)
5(1B)
8(1B)
7(1B)
9B
13B
11B
14B
12B
15B
16B
17B
18B
20B
Di 41
Di 42
COM4
Di 43
Di 44
Di 45
Di 46
Di 47
Di 48
9(1B)
10(1B)
11(1B)
12(1B)
14(1B)
13(1B)
16(1B)
15(1B)
19B
GROUP
SELECTOR
INTERNAL POWER
INTERNAL BUS A
INTERNAL BUS B **
RUN LED ERR LED
STATUS
INDICATOR LED
Input Circuit
Input Circuit
Input Circuit
Input Circuit
Communication
Circuit
Control
Circuit
DIP SW
*
*
*
*
Exc. Supply
Exc. Supply
Exc. Supply
Exc. Supply
■ Input Connection Examples
9A
Di 11
COM1
–
+
8A
Di 18
PNP Connection
NPN Connection
1A
19A
Di 21
COM2
–
+
18A
Di 28
11A
9B
Di 31
COM3
–
+
8B
Di 38
1B
19B
Di 41
COM4
–
+
18B
Di 48
11B
9A
Di 11
COM1
– +
8A
Di 18
1A
19A
Di 21
COM2
– +
18A
Di 28
11A
9B
Di 31
COM3
– +
8B
Di 38
1B
19B
Di 41
COM4
– +
18B
Di 48
11B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com