Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

R3-DA64AS/5 Datasheet(PDF) 5 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # R3-DA64AS/5
Description  Remote I/O R3 Series DISCRETE INPUT MODULE
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

R3-DA64AS/5 Datasheet(HTML) 5 Page - M-System Co.,Ltd.

  R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AS/5 Datasheet HTML 6Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MODEL: R3-DA64A
R3-DA64A SPECIFICATIONS
ES-8412 Rev.11 Page 5/6
https://www.m-system.co.jp/
3A
1A
4A
2A
5A
6A
7A
8A
10A
Di 51
Di 52
COM5
Di 53
Di 54
Di 55
Di 56
Di 57
Di 58
1(2A)
2(2A)
3(2A)
4(2A)
6(2A)
5(2A)
8(2A)
7(2A)
9A
13A
11A
14A
12A
15A
16A
17A
18A
20A
Di 61
Di 62
COM6
Di 63
Di 64
Di 65
Di 66
Di 67
Di 68
9(2A)
10(2A)
11(2A)
12(2A)
14(2A)
13(2A)
16(2A)
15(2A)
19A
3B
1B
4B
2B
5B
6B
7B
8B
10B
Di 71
Di 72
COM7
Di 73
Di 74
Di 75
Di 76
Di 77
Di 78
1(2B)
2(2B)
3(2B)
4(2B)
6(2B)
5(2B)
8(2B)
7(2B)
9B
13B
11B
14B
12B
15B
16B
17B
18B
20B
Di 81
Di 82
COM8
Di 83
Di 84
Di 85
Di 86
Di 87
Di 88
9(2B)
10(2B)
11(2B)
12(2B)
14(2B)
13(2B)
16(2B)
15(2B)
19B
Input Circuit
Input Circuit
Input Circuit
Input Circuit
Control
Circuit
Numbers in italic indicate LED No.s assigned to the front panel LEDs.
Indicator groups 1A, 1B, 2A or 2B selected with the front switches.
* Do not use pins 10A, 20A, 10B, 20B.
** For dual redundant communication.
*
*
*
*
Exc. Supply
Exc. Supply
Exc. Supply
Exc. Supply
■Input Connection Examples
9A
Di 51
COM5
–
+
8A
Di 58
PNP Connection
NPN Connection
1A
19A
Di 61
COM6
–
+
18A
Di 68
11A
9B
Di 71
COM7
–
+
8B
Di 78
1B
19B
Di 81
COM8
–
+
18B
Di 88
11B
9A
Di 51
COM5
– +
8A
Di 58
1A
19A
Di 61
COM6
– +
18A
Di 68
11A
9B
Di 71
COM7
– +
8B
Di 78
1B
19B
Di 81
COM8
– +
18B
Di 88
11B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com