Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

R3-DA64AW/5 Datasheet(PDF) 6 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # R3-DA64AW/5
Description  Remote I/O R3 Series DISCRETE INPUT MODULE
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

R3-DA64AW/5 Datasheet(HTML) 6 Page - M-System Co.,Ltd.

  R3-DA64AW/5 Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AW/5 Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AW/5 Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AW/5 Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AW/5 Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd. R3-DA64AW/5 Datasheet HTML 6Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
MODEL: R3-DA64A
R3-DA64A SPECIFICATIONS
ES-8412 Rev.11 Page 6/6
https://www.m-system.co.jp/
■ Input Circuit
10
1A
7A
Di 11
Di 17
Di 18
9A
8A
1(1A)
7(1A)
8(1A)
Exc. Supply
Control
Circuit
INPUT CONNECTOR (40-pin)
PIN NO.
ASSIGNMENT
PIN NO.
ASSIGNMENT
PIN NO.
ASSIGNMENT
PIN NO.
ASSIGNMENT
1A
Di 11
1B
Di 31
1A
Di 51
1B
Di 71
2A
Di 12
2B
Di 32
2A
Di 52
2B
Di 72
3A
Di 13
3B
Di 33
3A
Di 53
3B
Di 73
4A
Di 14
4B
Di 34
4A
Di 54
4B
Di 74
5A
Di 15
5B
Di 35
5A
Di 55
5B
Di 75
6A
Di 16
6B
Di 36
6A
Di 56
6B
Di 76
7A
Di 17
7B
Di 37
7A
Di 57
7B
Di 77
8A
Di 18
8B
Di 38
8A
Di 58
8B
Di 78
9A
COM1
9B
COM3
9A
COM5
9B
COM7
10A
N.C.
10B
N.C.
10A
N.C.
10B
N.C.
11A
Di 21
11B
Di 41
11A
Di 61
11B
Di 81
12A
Di 22
12B
Di 42
12A
Di 62
12B
Di 82
13A
Di 23
13B
Di 43
13A
Di 63
13B
Di 83
14A
Di 24
14B
Di 44
14A
Di 64
14B
Di 84
15A
Di 25
15B
Di 45
15A
Di 65
15B
Di 85
16A
Di 26
16B
Di 46
16A
Di 66
16B
Di 86
17A
Di 27
17B
Di 47
17A
Di 67
17B
Di 87
18A
Di 28
18B
Di 48
18A
Di 68
18B
Di 88
19A
COM2
19B
COM4
19A
COM6
19B
COM8
20A
N.C.
20B
N.C.
20A
N.C.
20B
N.C.
■CN1
■CN2
Specifications are subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com