Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

4MP10CH Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 4MP10CH
Description  4MP10CH
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

4MP10CH Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  4MP10CH Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 4MP10CH Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 4MP10CH Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
4MP10CH
No.8400-1/3
4MP10CH
特長
・高 fT である:fT typ=400MHz。
・高耐圧である:VCEO ≧ 200V。
・帰還容量が小さく高周波特性がすぐれている:Cre=1.7pF。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
コレクタ・ベース電圧
VCBO
− 200
V
コレクタ・エミッタ電圧
VCEO
− 200
V
エミッタ・ベース電圧
VEBO
−4
V
コレクタ電流
IC
− 100
mA
コレクタ電流
(パルス)
ICP
− 200
mA
コレクタ損失
PC
セラミック基板(600mm2 × 0.8mm)装着時
600
mW
接合部温度
Tj
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
min
typ
max
コレクタしゃ断電流
ICBO
VCB=− 150V, IE=0A
− 0.1
µA
エミッタしゃ断電流
IEBO
VEB=− 2V, IC=0A
− 1.0
µA
直流電流増幅率
hFE(1)
VCE=− 10V, IC=− 10mA
60
200
hFE(2)
VCE=− 10V, IC=− 60mA
20
利得帯域幅積
fT
VCE=− 30V, IC=− 30mA
400
MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧
VCE(sat)
IC=− 30mA, IB=− 3mA
− 0.6
V
ベース・エミッタ飽和電圧
VBE(sat)
IC=− 30mA, IB=− 3mA
− 1.0
V
コレクタ・ベース降伏電圧
V(BR)CBO IC=− 10µA, IE=0A
− 200
V
コレクタ・エミッタ降伏電圧
V(BR)CEO IC=− 1mA, RBE=∞
− 200
V
エミッタ・ベース降伏電圧
V(BR)EBO IE=− 100µA, IC=0A
− 4
V
出力容量
Cob
VCB=− 30V, f=1MHz
2.3
pF
帰還容量
Cre
VCB=− 30V, f=1MHz
1.7
pF
単体品名表示:GR
PNP エピタキシァルプレーナ型シリコントランジスタ
高周波一般増幅用
72905AA MS IM ◎川浦 TB-00001574
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥
について、弊社は責任を負いません。
注文コード No. N8400



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com