Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TH408 Datasheet(PDF) 1 Page - Nais(Matsushita Electric Works)

Part # TH408
Description  CONTAORE MISURA DIN 48
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NAIS [Nais(Matsushita Electric Works)]
Direct Link  
Logo NAIS - Nais(Matsushita Electric Works)

TH408 Datasheet(HTML) 1 Page - Nais(Matsushita Electric Works)

  TH408 Datasheet HTML 1Page - Nais(Matsushita Electric Works) TH408 Datasheet HTML 2Page - Nais(Matsushita Electric Works)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
693
CONTAORE
MISURA DIN 48
TH40
Pannello argentato
Pannello nero
1. Contaore con funzione di totalizzatore e parziale
resettabile.
2. Motore sincronizzato compatto ad alta affidabilità
utilizzato per vasti campi di applicazione.
3. Uso comune per 50 / 60Hz (interruttore di
impostazione Hz incorporato).
4. Misura della struttura DIN (48
××48).
5. Terminale a innesto rapido n. 187
7. Indicatore rotativo per il controllo del funzionamento
incorporato.
8. Omologazione CE
Tutti i modelli sono conformi alla direttiva EMC
(EN50081-2/EN50082-2) e alla direttiva low-voltage
(VDE0435/Part 2021).
CARATTERISTICHE
Tensione nominale
12V AC, 24V AC, 48V AC, da 115 a 120V AC, 220V AC
Tensione di esercizio
da 85 a 115% della tensione nominale
Frequenza nominale
50/60 Hz (selezionabili tramite interruttore)
Scale dei tempi
da 0 a 99999.9 ore (totalizzatore)
da 0 a 9999.9 ore (parziale)
Tempo minimo visualizzazione
0.1 ore (6 min)
Assorbimento nominale
Circa 1.5 W
Resistenza di isolamento iniziale (a 500 V DC)
Min. 100 M
Ω tra terminali e contenitore
Tensione di breakdown
2,000 Vrms tra terminali e contenitore
Massimo aumento temperatura
55°C
Resistenza alle vibrazioni Funzionale
da 10 a 55 Hz: 1 ciclo min. doppia ampiezza di 0.5 mm (10 min. sui 3 assi)
Resistenza agli urti
Funzionale
Min 98 m/s2 {10 G} (4 volte sui 3 assi)
Distruttiva
Min 980 m/s2 {100 G} (5 volte sui 3 assi)
Temperatura ambiente
da –10 a +50°C
Umidità ambiente
Max. 85% RH
Peso
160 g
MODELLI DISPONIBILI
mm
Tensione di
es. nominale
Codice
Massimo cons.
di potenza
TH40
(doppia
indicazione
con reset)
TH403
TH404
TH405
TH407
TH408
12 V AC
24 V AC
48 V AC
da 115 a 120 V AC
220 V AC
Circa
1,5W
48
48
80.5


Similar Part No. - TH408

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Topstek Inc.
TH40A TOPSTEK-TH40A Datasheet
131Kb / 3P
Topstek Current Transducer
TH40A-B12 TOPSTEK-TH40A-B12 Datasheet
131Kb / 3P
Topstek Current Transducer
More results

Similar Description - TH408

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
TH63 ETC-TH63 Datasheet
43Kb / 2P
CONTAORE MINIATURIZZATO
logo
Omron Electronics LLC
E5C2 OMRON-E5C2 Datasheet
277Kb / 6P
DIN-sized (48 x 48 mm) Temperature Controller with Analog Setting
E5C4 OMRON-E5C4 Datasheet
178Kb / 8P
DIN-sized (48 x 48 mm) Temperature Controller With Digital Setting
logo
Tyco Electronics
2-164045-1 MACOM-2-164045-1 Datasheet
159Kb / 2P
48 POS. DIN 41612 F MALE 90 DEG. SOLDER CONNECTOR
logo
Omron Electronics LLC
H3CA-A OMRON-H3CA-A Datasheet
2Mb / 16P
DIN-sized (48 x 48, 45 x 75 mm) Timer with Digital Setting and LCD Display
H3CA8DC24 OMRON-H3CA8DC24 Datasheet
1Mb / 16P
DIN-sized (48 x 48, 45 x 75 mm) Timer with Digital Setting and LCD Display
Y92S-27 OMRON-Y92S-27 Datasheet
6Mb / 61P
DIN 48 x 48-mm Multifunctional Timer Series
logo
Pasternack Enterprises,...
PE3205-48 PASTERNACK-PE3205-48 Datasheet
353Kb / 4P
7/16 DIN Male to 7/16 DIN Male Cable 48 Inch Length Using RG393 Coax
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
289-436 WAGO-289-436 Datasheet
304Kb / 5P
Interface module; Pluggable connector per DIN 41612; 48-pole
logo
Panasonic Semiconductor
LC4H PANASONIC-LC4H Datasheet
236Kb / 8P
DIN 48 SIZE LCD ELECTRONIC COUNTER
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com