Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MP108 Datasheet(PDF) 1 Page - Cirrus Logic

Part # MP108
Description  POWER OPERATIONAL AMPLIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APEX [Cirrus Logic]
Direct Link  http://www.cirrus.com
Logo APEX - Cirrus Logic

MP108 Datasheet(HTML) 1 Page - Cirrus Logic

  MP108 Datasheet HTML 1Page - Cirrus Logic MP108 Datasheet HTML 2Page - Cirrus Logic MP108 Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic MP108 Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
APEX MICROTECHNOLOGY CORPORATION • TELEPHONE (520) 690-8600 • FAX (520) 888-3329 • ORDERS (520) 690-8601 • EMAIL prodlit@apexmicrotech.com
1
��������������������������������������������������������������
� � � � � � � � � � � � � � �
���������������������������
�������������
FEATURES
• LOW COST
• HIGH VOLTAGE - 200 VOLTS
• HIGH OUTPUT CURRENT - 10 AMPS
• 100 WATT DISSIPATION CAPABILITY
• 300kHz POWER BANDWIDTH
APPLICATIONS
• INKJET PRINTER HEAD DRIVE
• PIEZO TRANSDUCER DRIVE
• INDUSTRIAL INSTRUMENTATION
• REFLECTOMETERS
• ULTRA-SOUND TRANSDUCER DRIVE
DESCRIPTION
The MP108 operational amplifier is a surface mount con-
structed component that provides a cost effective solution in
many industrial applications. The MP108 offers outstanding
performance that rivals much more expensive hybrid compo-
nents yet has a footprint of only 4 sq in. The MP108 has many
optional features such as four-wire current limit sensing and
external compensation. The 300 kHz power bandwidth and
10 amp output of the MP108 makes it a good choice for piezo
transducer drive applications. The MP108 is built on a thermally
conductive but electrically insulating substrate that can be
mounted to a heat sink.
EQUIVALENT CIRCUIT DIAGRAM
34-PIN DIP
PACKAGE STYLE FD
TYPICAL APPLICATION
INKJET NOZZLE DRIVE
The MP108's fast slew rate and wide power bandwith
make it an ideal nozzle driver for industrial inkjet printers.
The 10 amp output capability can drive hundreds of nozzles
simultaneously.
EXTERNAL CONNECTIONS
��
���
��
���
���
���
����
����
��
���
��
���
���
���
���
���
���
���
���
��
��
��
���
���
���
��
���
���
��
��� ���
��
���
���
��
��
���
���
���
���
���
�����
�����
��
���
���
���
���
���
��
���������
���������
���
���
���
���
���
���
���
���
���
����
�����
��
��
��
��
��
��
���
���
���
���
�
�
�
�
�
��
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
�����
�����
����
��
��
�����
����������
�����
������
�������
�������
���
���
���
���
���
���
���
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
�����
�����
��
������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������
������������������
��������������
��
��
���
��
�����
����
����
�
��
��
��
�
��
����
�
��
��
��
��
��
��
��
���
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
���
���
���
���
���
�������
��������
���
��
��
���
��������������
�������
���������
��������
���
���
���
����
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
������������
��
��
���
��
�����
�����
����
��������������
�������
��������
��������


Similar Part No. - MP108

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cirrus Logic
MP108 CIRRUS-MP108 Datasheet
212Kb / 5P
Power Operational Amplifier
logo
Micro Commercial Compon...
MP108 MCC-MP108 Datasheet
115Kb / 3P
10 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Cirrus Logic
MP108A CIRRUS-MP108A Datasheet
212Kb / 5P
Power Operational Amplifier
MP108FD APEX-MP108FD Datasheet
123Kb / 4P
POWER OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
MP108M CHENG-YI-MP108M Datasheet
126Kb / 2P
10 AMPS EPOXY BRIDGE RECTIFIER
More results

Similar Description - MP108

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
National Semiconductor ...
LM675 NSC-LM675 Datasheet
204Kb / 8P
Power Operational Amplifier
logo
Cirrus Logic
PA13 CIRRUS-PA13 Datasheet
642Kb / 7P
Power Operational Amplifier
PA86 APEX-PA86_07 Datasheet
312Kb / 5P
POWER OPERATIONAL AMPLIFIER
MP108 CIRRUS-MP108 Datasheet
212Kb / 5P
Power Operational Amplifier
MP111 CIRRUS-MP111 Datasheet
219Kb / 5P
Power Operational Amplifier
MP240 CIRRUS-MP240_09 Datasheet
478Kb / 7P
Power Operational Amplifier
PA05 CIRRUS-PA05 Datasheet
212Kb / 5P
Power Operational Amplifier
PA08 CIRRUS-PA08 Datasheet
207Kb / 5P
Power Operational Amplifier
PA12H CIRRUS-PA12H Datasheet
169Kb / 2P
Power Operational Amplifier
PA96 CIRRUS-PA96 Datasheet
204Kb / 5P
Power Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com