Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

MMG Datasheet(PDF) 3 Page - RUBYCON CORPORATION

Part # MMG
Description  METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RUBYCON [RUBYCON CORPORATION]
Direct Link  http://www.rubycon.com
Logo RUBYCON - RUBYCON CORPORATION

MMG Datasheet(HTML) 3 Page - RUBYCON CORPORATION

  MMG Datasheet HTML 1Page - RUBYCON CORPORATION MMG Datasheet HTML 2Page - RUBYCON CORPORATION MMG Datasheet HTML 3Page - RUBYCON CORPORATION MMG Datasheet HTML 4Page - RUBYCON CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
◆RATED VOLTAGE:630VDC
: Tolerance(J:±5%,K:±10%)  **:Suffix
Part No.
Dimensions (mm)
Typical Packaging Quantity (pcs)
630MMG103 **
630MMG123 **
630MMG153 **
630MMG183 **
630MMG223 **
630MMG273 **
630MMG333 **
630MMG393 **
630MMG473 **
630MMG563 **
630MMG683 **
630MMG823 **
630MMG104 **
630MMG124 **
630MMG154 **
630MMG184 **
630MMG224 **
630MMG274 **
630MMG334 **
630MMG394 **
630MMG474 **
630MMG564 **
630MMG684 **
630MMG824 **
630MMG105 **
630MMG125 **
630MMG155 **
630MMG185 **
630MMG225 **
cap(μF)
AB
C
F±1.0 LS±0.5
d
Bag
Carton
AB, D
C
E
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
25.5
5.5
5.5
6.0
6.5
6.0
6.0
6.0
6.5
7.5
6.0
6.5
7.0
7.0
7.5
8.0
9.0
10.0
8.0
8.5
8.5
9.5
10.0
11.0
9.0
10.0
11.0
12.5
14.0
15.5
8.5
9.0
9.5
10.0
9.0
9.5
11.0
11.0
12.5
11.0
11.0
11.5
13.0
14.0
14.5
15.0
16.5
14.5
14.0
17.0
17.5
19.5
20.5
19.5
20.5
21.5
22.5
24.0
25.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800
800
800
500
500
500
500
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1,000
500
500
500
500
500
500
500
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
500
500
500
500
400
400
400
400
400
400
400
300
300
300
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
300
300
300
300
300
200
−
−
−
−
−
−
S
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
500
500
400
400
400
400
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
0.068
0.082
0.1
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1.0
1.2
1.5
1.8
2.2
Long Lead type
Taping Ammo pack type - style
METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITORS
MMG
◆RATED VOLTAGE:450VDC
: Tolerance(J:±5%,K:±10%)  **:Suffix
Part No.
Dimensions (mm)
Typical Packaging Quantity (pcs)
450MMG104 **
450MMG124 **
450MMG154 **
450MMG184 **
450MMG224 **
450MMG274 **
450MMG334 **
450MMG394 **
450MMG474 **
450MMG564 **
450MMG684 **
450MMG824 **
450MMG105 **
450MMG125 **
450MMG155 **
450MMG185 **
450MMG225 **
cap(μF)
AB
C
F±1.0 LS±0.5
d
Bag
Carton
AB, D
C
E
10.0
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
17.8
17.8
17.8
17.8
17.8
25.5
25.5
25.5
5.5
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.5
8.0
6.5
6.5
7.5
8.0
8.5
8.0
8.5
9.5
10.5
10.0
10.0
10.5
11.5
13.5
14.0
14.5
15.0
14.0
15.0
16.0
16.5
19.0
17.0
18.0
19.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
22.5
22.5
22.5
5.0/7.5
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
22.5
22.5
22.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
6,000
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800
1,500
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
−
−
−
−
−
−
−
−
−
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
500
500
400
400
400
−
−
−
S
1,500
500
500
500
500
500
500
500
500
−
−
−
−
−
−
−
−
0.1
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1.0
1.2
1.5
1.8
2.2
Long Lead type
Taping Ammo pack type - style
TC
TX, TH
TL, TJ
TN
TS
TC
TX, TH
TL, TJ
TN
TS



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com