Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

121MPR122JS7 Datasheet(PDF) 3 Page - RUBYCON CORPORATION

Part # 121MPR122JS7
Description  METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RUBYCON [RUBYCON CORPORATION]
Direct Link  http://www.rubycon.com
Logo RUBYCON - RUBYCON CORPORATION

121MPR122JS7 Datasheet(HTML) 3 Page - RUBYCON CORPORATION

  121MPR122JS7 Datasheet HTML 1Page - RUBYCON CORPORATION 121MPR122JS7 Datasheet HTML 2Page - RUBYCON CORPORATION 121MPR122JS7 Datasheet HTML 3Page - RUBYCON CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
◆RATED VOLTAGE:1200Vp-p/1600VDC
Part No.
Dimensions (mm)
Typical Packaging Quantity (pcs)
121MPR102 **
121MPR122 **
121MPR152 **
121MPR182 **
121MPR222 **
121MPR272 **
121MPR332 **
121MPR392 **
121MPR472 **
121MPR562 **
121MPR682 **
121MPR822 **
121MPR103 **
121MPR123 **
121MPR153 **
121MPR183 **
121MPR223 **
121MPR273 **
121MPR333 **
121MPR393 **
121MPR473 **
121MPR563 **
cap(μF)
AB
C
F±1.25 LS±0.5
d
Bag
Carton
A
B, D
C
E
15.5
15.5
15.5
15.5
15.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
6.5
7.0
6.5
7.0
7.0
6.5
6.5
7.0
7.5
7.5
8.0
8.5
9.0
7.5
8.0
8.5
9.5
10.5
11.0
12.5
13.5
14.5
11.0
11.5
11.0
11.5
11.5
11.0
11.5
11.5
12.5
14.0
14.5
15.5
16.0
14.0
15.0
15.5
16.5
17.5
19.5
21.0
22.0
23.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
7.5/15.0
7.5/15.0
7.5/15.0
7.5/15.0
7.5/15.0
7.5/15.0
7.5/15.0
7.5/15.0
7.5/15.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
100
100
100
100
100
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
800
800
500
500
500
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
−
−
−
−
−
−
−
−
−
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
300
300
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0.001
0.0012
0.0015
0.0018
0.0022
0.0027
0.0033
0.0039
0.0047
0.0056
0.0068
0.0082
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
Long Lead type
Taping Ammo pack type - style
: Tolerance(H:±3%,J:±5%,K:±10%)  **:Suffix
※For capacitance values of E-24 series, consult our sales office.
◆RATED VOLTAGE:1600Vp-p/2000VDC
Part No.
Dimensions (mm)
Typical Packaging Quantity (pcs)
161MPR102 **
161MPR122 **
161MPR152 **
161MPR182 **
161MPR222 **
161MPR272 **
161MPR332 **
161MPR392 **
161MPR472 **
161MPR562 **
161MPR682 **
161MPR822 **
161MPR103 **
161MPR123 **
161MPR153 **
161MPR183 **
cap(μF)
AB
C
F±1.25 LS±0.5
d
Bag
Carton
A
B, D
C
E
S
TC
TX, TH TL, TJ
TN
TS
TC
TX, TH TL, TJ
TN
TS
S
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
23.5
23.5
23.5
23.5
23.5
6.0
6.5
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
10.0
10.5
11.0
8.0
9.0
9.5
10.5
11.5
10.5
11.0
11.0
11.5
12.5
13.0
14.0
15.0
15.5
16.0
17.5
15.0
15.5
16.5
19.0
20.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
7.5/15.0
7.5/15.0
7.5/15.0
7.5/15.0
7.5/15.0
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
200
100
100
100
100
100
200
200
50
50
50
50
200
200
200
100
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800
500
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
500
500
500
500
500
400
400
400
300
300
300
−
−
−
−
−
500
500
500
400
400
400
400
300
300
300
300
−
−
−
−
−
0.001
0.0012
0.0015
0.0018
0.0022
0.0027
0.0033
0.0039
0.0047
0.0056
0.0068
0.0082
0.01
0.012
0.015
0.018
Long Lead type
Taping Ammo pack type - style
: Tolerance(H:±3%,J:±5%,K:±10%)  **:Suffix
※For capacitance values of E-24 series, consult our sales office.
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS MPR
◆PERMISSIBLE CURRENT FOR FREQUENCY
Frequency
(kHz)
800MPR
1000
104
473
223
103
472
222
102
10
100
0
1
2
3
4
5
Frequency
(kHz)
121MPR
Frequency
(kHz)
101MPR
1000
104
473
223
103
472
222
102
0
10
100
1
2
3
4
5
Frequency
(kHz)
161MPR
563
223
103
472
222
102
10
100
1000
0
1
2
3
4
5
4
5
0
1
2
3
10
100
1000
183
103
472
222
102



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com