Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LD15GT Datasheet(PDF) 1 Page - Omron Electronics LLC

Part # LD15GT
Description  smart sensor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

LD15GT Datasheet(HTML) 1 Page - Omron Electronics LLC

  LD15GT Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC LD15GT Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1. 下記の設置場所では使用しないでください。
・ 強い外乱光(レーザ光、アーク溶接光など)や強い電磁界のある場所
・ センサヘッド前面のフイルタに塵埃、油滴、結露が付着する恐れのある場所
・ 腐食性ガスのある場所
・ 本体に直接振動や衝撃が伝わる場所
2. 取付けの前にご確認ください。
・ 対象物の材質・形状によって測定できない場合や精度がでない場合があります。
 (透明体、反射率の極端に小さな部材、スポット径よりも小さな対象物、曲率の大きな対
象物、大きく傾斜した対象物など)
3. 配線について
・ センサヘッド・センサコントローラ間のコードは、高圧線、動力線との接近を避けて配線し
てください。同一配線あるいは同一ダクトにすると誘導を受け、誤動作あるいは破損の
原因になることがあります。
・ センサヘッドの着脱は、必ずセンサコントローラの電源を切った状態で行ってください。
電源ONのまま行うと故障の原因になります。
4. 清掃について
・ シンナー、ベンゼン、アセトン、灯油類はセンサヘッド表面を溶かしますので、避けてください。
・ 塵埃の除去にはカメラレンズ用ブロアブラシで吹き飛ばしてください。
・ 取れにくい汚れには柔らかい布にアルコールを少量含ませて、ていねいに拭き取って
ください。
5. 互換性について
・ センサヘッドとセンサコントローラは互換性があり、別々にお求めいただいてもご使用できます。
以下に示すような項目は安全を確保する上で必要なことですので必ず守ってください。
1. 引火性、爆発性ガスの環境では使用しないでください。
2. この製品は分解したり、修理、改造をしないでください。
3. ロック機構のあるものは必ずロックしていることを確認してからご使用ください。
4. 廃棄するときは、産業廃棄物として処理してください。
■外形寸法
安全上のご注意
取扱説明書
© OMRON Corporation 2005 All Rights Reserved.
形
ZS-LD15G/LD15GT
スマートセンサ 形ZS-LDC□□用
センサヘッド
安全上の要点
使用上の注意
■輸出貿易管理令について
形ZS-LD15Gは海外為替および外国貿易管理法の規定により、輸出許可取得
対象貨物(または技術)に該当します。日本国外に持ち出す際には、日本国政府の
輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。
*貴社担当オムロン営業員にお問い合わせください。
■フェライトコアの装着
センサヘッドのケーブルの両端に、フェライトコア(センサヘッドの付属品)を装着してください。
フェライトコアがずれる場合は、付属のインシュロックにより固定してください。
レーザ安全について
このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございま
す。ご使用に際しては、次の内容をお守りください。
・電気の知識を有する専門家が扱ってください。
・この取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、正しくご使用く
ださい。
・この取扱説明書はいつでも参照できるように大切に保管ください。
●警告表示の意味
●警告表示
●図記号の説明
警告
正しい取扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の
傷害を負ったり、万一の場合には重症や死亡にいたる恐れがあ
ります。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。
警告
レーザ光を見つづけると視力障害を起こします。
決してビームをのぞき込まないでください。
分解すると、レーザ光がもれ出し視力障害を起こす恐れ
があります。
分解しないでください。
●レーザ光線
 レーザ光線の危険の可能性を注意する通告に用いる。
●分解禁止
機器を分解することで感電などの障害が起こる可能性があ
る場合の禁止通告に用いる。
形ZS-LD15G/LD15GT
*1.測定中心距離の値(実力値)で、中心光強度の1/e2(13.5%)で定義しています。定義域外にも漏れ光があり、ワーク周囲の光反射率がワークに比べて高い状況では、影響の出る場合があります。
*2.測定値における理想直線に対する誤差。ワークはガラス。ワークによって直線性が変わることがあります。
*3.平均回数128回、高精度モードに設定した場合の測定中心距離における変位出力の「ピーク to ピーク」の変位換算値。ワークはガラス。
( )内は平均回数4096回に設定し、USBまたはRS-232Cからデータを取込んだ場合の代表例。
*4.センサヘッドとワークの間をアルミ治具で固定した場合の測定中心距離における温度特性の代表値。
*5.高速モード設定時。
(4)日本、米国、中国を除く諸外国
国内、米国および中国以外の地域については、説明ラベルを付属の英文ラベルに張り
替えてください。
形ZS-LD15G/LD15GTはIEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014規格でクラス1
に分類されます。
(2)米国
本製品は、米国のレーザ規制FDA(Food and Drug Administration の規制)を受けます。
形ZS-LD15G/LD15GTはCDRH(Center for Devices and Radiological Health)に届
け出予定です。外国への輸出など詳細についてはお問い合わせください。
(3)中国
形ZS-LD15G/LD15GTは、GB7247.1:2012規格に定めるClass1に分類されます。
(1类激光产品)
レーザに関するラベル表示
センサヘッド側面に下図の説明ラベルが貼られています。
(1)日本
JIS C6802:2014規格で、レーザ製品のクラスに応じて使用者が行わなければならない
安全予防対策が規定されています。
形ZS-LD15G/LD15GTは、本規格に定めるクラス1に分類されます。
(単位:mm)
■定格/性能
形式
測定モード
検出中心距離
測定範囲
光源
NEAR灯
LED表示灯
FAR灯
使用周囲照度
周囲温度
(ただし、結露・氷結しないこと)
周囲湿度
IP40
衝撃(耐久)
コード長
材質
質量
約400 g
レーザ安全説明ラベル(JIS・EN 各1枚),フェアライトコア(2 個),インシュロック(2 個)
付属品
ビーム径(*1)
リニアリティ(*2)
分解能(*3)
温度特性(*4)
サンプリング周期(*5)
絶縁抵抗
耐電圧
保護構造
振動(耐久)
ケース:アルミダイキャスト 全面カバー:ガラス
0.5m , 2m
150m/s2, 6方向 各3回(上下、左右、前後)
10 ∼150 Hz,(複振幅0.7mm)X,Y,Z 各方向 80min
AC1000V 50/60 Hz 1 min.
20MΩ(DC500Vメガにて)
動作時・保存時:35% to 85% RH(ただし、結露しないこと)
動作時:0 to +50℃, 保存時:−15 to +60℃
3000 lx 以下(白熱ランプ)
測定中心距離付近、および測定範囲内の測定中心距離より近側で点灯
測定範囲外、または受光量過不足の場合、フラッシング
測定中心距離付近、および測定範囲内の測定中心距離より遠側で点灯
測定範囲外、または受光量過不足の場合、フラッシング
110μs
0.04%F.S./℃
0.15μm(0.001μm)
0.25μm
±0.1%F.S.
約25 ×900μm
可視半導体レーザ(波長650nm、1mW以下、JISクラス1)
15mm
±0.75mm
正反射
形ZS-LD15G
形ZS-LD15GT
15
4.50
84
42
5
29
44
55
74
44
11.5
16.5
24
11.5
16.5
24
90°
測定中心
受光軸
投光軸
基準面
コネクター
ビニール絶縁丸型コードφ6.2
標準長サ 2m
4-φ4.5 取付穴
4-φ8 ザグリ 深サ
取付穴加工寸法
20
30
40
8
投光部
受光部
19.6
29±0.1
2-C14
※取付けによりラベルが隠れる場合は付属品の和文ラベルを見える位置に
 貼ってください。
フェライトコア
インシュロック
フェライトコア
■取扱い上の注意
・形ZS-LD15G/LD15GTは可視光レーザを放射しています。直接見つめないでくだ
さい。レーザビームの光路を終端するようにご使用ください。
終端材は反射の少ないつや消し塗装面が最適です。
光路に鏡面反射体がある場合は、反射光路に対してビームを閉じこめるようにしてくださ
い。解放して使用しなければならない場合、光路は目の高さを避けるようにしてください。
■レーザ機器に関しては使用される国によってレーザ安全対策が規定されています。
国内で使用される場合、海外で使用される場合にわけて説明します。
ご承諾事項
        インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 
当社商品は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に
掲げる用途での使用を意図しておらず、お客様が当社商品をこれらの用途に使用される際
には、当社は当社商品に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であって
も当社の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
(a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄
道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及び
うる用途)
(b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24時間連続運転
システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
(c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、
電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
(d) カタログ等に記載のない条件や環境での用途
*(a)から(d)に記載されている他、本カタログ等記載の商品は自動車(二輪車含む。以下同
じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載
用商品については当社営業担当者にご相談ください。
*上記は適合用途の条件の一部です。当社のベスト、総合カタログ、データシート等最新版
のカタログ、マニュアルに記載の保証・免責事項の内容をよく読んでご使用ください。
v 2014年7月
A
●その他のお問い合わせ
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社
担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページで
ご案内しています。
●製品に関するお問い合わせ先
クイック
オムロン
0120-919-066
 ■営業時間:8:00∼21:00   ■営業日:365日
●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。
携帯電話・PHS・IP電話などではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。
電話
055-982-5015(通話料がかかります)
お客様相談室
FAX
055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp
* 7 9 7 4 1 3 2 - 3 F *


Similar Part No. - LD15GT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Banner Engineering Corp...
LD150 BANNER-LD150 Datasheet
756Kb / 9P
Laser Contrast Sensor
logo
Veris. All Rights Reser...
LD1500_LD2100 VERIS-LD1500_LD2100 Datasheet
529Kb / 2P
Leak Detection
logo
LightKey Optoelectronic...
LD15011AB LIGHTKEY-LD15011AB Datasheet
157Kb / 3P
1.50 inch Single Digit 7 Segment LED Display
LD15011ABRG LIGHTKEY-LD15011ABRG Datasheet
100Kb / 3P
1.50 inch Single Digit 7 Segment Dual-color LED Display
LD15011AD LIGHTKEY-LD15011AD Datasheet
157Kb / 3P
1.50 inch Single Digit 7 Segment LED Display
More results

Similar Description - LD15GT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ON Semiconductor
SPS1M002 ONSEMI-SPS1M002 Datasheet
72Kb / 3P
Smart Passive Sensor
January, 2016 ??Rev. 1
logo
Amphenol Corporation
SM-PWM-01C AMPHENOL-SM-PWM-01C Datasheet
4Mb / 4P
Smart Dust Sensor
logo
Mini-Circuits
PWR-4GHS MINI-PWR-4GHS Datasheet
569Kb / 5P
USB Smart Power Sensor
PWR-6LRMS-RC MINI-PWR-6LRMS-RC Datasheet
975Kb / 9P
Smart Power Sensor
PWR-8GHS-RC MINI-PWR-8GHS-RC Datasheet
1,001Kb / 6P
Smart Power Sensor
PWR-8P-RC MINI-PWR-8P-RC Datasheet
1,004Kb / 6P
Smart Power Sensor
logo
TE Connectivity Ltd
7-2252003-6 TEC-7-2252003-6 Datasheet
237Kb / 1P
SMART CURRENT SENSOR
logo
Amphenol Corporation
SM-PWM-01C AMPHENOL-SM-PWM-01C_V01 Datasheet
696Kb / 12P
SMART Dust Sensor
logo
Mini-Circuits
PWR-40PW-RC MINI-PWR-40PW-RC Datasheet
1Mb / 9P
Smart Power Sensor
Rev. A
PWR-8PW-RC MINI-PWR-8PW-RC Datasheet
2Mb / 11P
Smart Power Sensor
Rev. OR
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com