Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

AP64200 Datasheet(PDF) 21 Page - Diodes Incorporated

Part # AP64200
Description  3.8V TO 40V INPUT, 2A LOW IQ SYNCHRONOUS BUCK WITH ADJUSTABLE FREQUENCY
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIODES [Diodes Incorporated]
Direct Link  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

AP64200 Datasheet(HTML) 21 Page - Diodes Incorporated

Back Button AP64200 Datasheet HTML 17Page - Diodes Incorporated AP64200 Datasheet HTML 18Page - Diodes Incorporated AP64200 Datasheet HTML 19Page - Diodes Incorporated AP64200 Datasheet HTML 20Page - Diodes Incorporated AP64200 Datasheet HTML 21Page - Diodes Incorporated AP64200 Datasheet HTML 22Page - Diodes Incorporated AP64200 Datasheet HTML 23Page - Diodes Incorporated AP64200 Datasheet HTML 24Page - Diodes Incorporated AP64200 Datasheet HTML 25Page - Diodes Incorporated Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 26 page
background image
AP64200
Document number: DS43573 Rev. 1 - 2
21 of 26
www.diodes.com
March 2021
© Diodes Incorporated
AP64200
Application Information (continued)
16
External Loop Compensation Design (continued)
From Eq. 17, the value of R5 is calculated as:
������������ = ������. ������������������������������������[
������
������
] ∙ ������������ ∙ ������������������������ ∙ ������������������������
= ������. ������������������������������������ [
������
������
] ∙ ������������������������������ ∙ ������. ������������ ∙ ������������������������
≈ ������. ������������������������
Choose a standard resistor value for R5 close to its calculated value. For example, choose R5 to be 4.99k
.
From Eq. 18, C5 is calculated as:
������������ =
������������������������ ∙ ������������������������
������������������������ ∙ ������������
=
������. ������������ ∙ ������������������������
������������ ∙ ������. ������������������������
≈ ������. ������������������������
Choose a standard capacitor value for C5 close to its calculated value. For example, choose C5 to be 5.6nF.
From Eq. 19, C6 is calculated as:
������������ = ������������������ (
������������ ∙ ������������������������
������������
,
������
������ ∙ ������������������ ∙ ������������
)
= ������������������ (
������������������ ∙ ������������������������
������. ������������������������
,
������
������ ∙ ������������������������������������ ∙ ������. ������������������������
)
≈ ������������������(������������. ������������������������, ������������������. ������������������������)
= ������������������. ������������������������
C6 is optional. If used, choose a standard capacitor value for C6 close to its calculated value. For example, choose C6 to be 120pF. However, use
of C6 in the final example circuit will be omitted.
From Eq. 20, the approximate range of C4 is calculated as:
������������ = [
������
������������������ ∙ ������������ ∙ ������������
,
������
������������ ∙ ������������ ∙ ������������
]
= [
������
������������������ ∙ ������������������������������ ∙ ������������. ������������������
,
������
������������ ∙ ������������������������������ ∙ ������������. ������������������
]
= [������������������. ������������������, ������������������. ������������������]
C4 is optional. If used, choose a standard capacitor value for C4 that is close to its calculated range. For example, choose C4 to be 330pF.
However, use of C4 in the final example circuit will be omitted.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com