Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

YB2-25CWCKS1 Datasheet(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # YB2-25CWCKS1
Description  illuminated pushbutton switch
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

YB2-25CWCKS1 Datasheet(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button YB2-25CWCKS1 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-25CWCKS1 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-25CWCKS1 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-25CWCKS1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-25CWCKS1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-25CWCKS1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-25CWCKS1 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-25CWCKS1 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers YB2-25CWCKS1 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
475
YB2
YB2
新商品
トグル
ロッカ
押ボタン
照光式押ボタン
多機能押ボタン
非常停止
ユニバーサル
デ
ザ
イ
ン
キーロック
ロータリ
スライド
タクティル
傾
 
斜
タッチパネル
シートキーボード
表示灯
規格品
付属品
取扱説明
ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ,「取扱い説明」D-1ページ~をご確認ください。
L(+)
L(-)
N.O.1N.O.2
COM.1 COM.2
N.C.1N.C.2
COM.彫刻側
L(+)
L(-)
N.O.1N.O.2
COM.1 COM.2
N.C.1N.C.2
COM.彫刻側
24.5以上
21+0.30
24.5以上
21+0.30
機能動作 〈 〉はモーメンタリ
形     名
接触端子番号
回 路 機能動作
銀 接 点
金メッキ接点
単極双投 モーメンタリ
ロ  ッ  ク
ON
ON
〈ON〉
ON
YB2-15CWSKS1
YB2-16CWSKS1
YB2-15CWSKG4
YB2-16CWSKG4
COM. - N.C. COM. - N.O.
2極双投 モーメンタリ
ロ  ッ  ク
ON
ON
〈ON〉
ON
YB2-25CWSKS1
YB2-26CWSKS1
YB2-25CWSKG4
YB2-26CWSKG4
COM.1 - N.C.1
COM.2 - N.C.2
COM.1 - N.O.1
COM.2 - N.O.2
取付穴寸法図
取付パネル厚:0.5~5mm
黒色タイプ
機能動作 〈 〉はモーメンタリ
形     名
接触端子番号
回 路 機能動作
銀 接 点
金メッキ接点
単極双投 モーメンタリ
ロ  ッ  ク
ON
ON
〈ON〉
ON
YB2-15CWSPS1
YB2-16CWSPS1
YB2-15CWSPG4
YB2-16CWSPG4
COM. - N.C. COM. - N.O.
2極双投 モーメンタリ
ロ  ッ  ク
ON
ON
〈ON〉
ON
YB2-25CWSPS1
YB2-26CWSPS1
YB2-25CWSPG4
YB2-26CWSPG4
COM.1 - N.C.1
COM.2 - N.C.2
COM.1 - N.O.1
COM.2 - N.O.2
シルバータイプ
防水,防塵性:IEC 60529のIP65に適合(パネルシールタイプ)
取付穴寸法図
取付パネル厚:0.5~5mm
単極双投
2極双投
     単極双投   2極双投
端子番号図
単極双投
2極双投
     単極双投   2極双投
端子番号図
⃝防水形・角形照光式押ボタンスイッチ
11.1
形名表示側
1.8
N.C.彫刻側
COM.彫刻側
6
3.7
N.C.彫刻側
COM.彫刻側
タブ端子#110
ハンダ端子共用
t0.5
M16P1
3
5.55
3.7
18
(31.8)
24.5
2
7.3
24
(R0.6)
7.3
1.4
1.3
1.4
11.1
形名表示側
1.8
N.C.彫刻側
COM.彫刻側
6
3.7
N.C.彫刻側
COM.彫刻側
タブ端子#110
ハンダ端子共用
t0.5
M16P1
3
5.55
3.7
18
(31.8)
24.5
2
7.3
24
(R0.6)
7.3
1.4
1.3
1.4
・規格取得品が必要な場合には,標準品とは別の形名となります。
詳細は「規格取得品」B-3ページ~を参照ください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com