Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BL6513 Datasheet(PDF) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6513
Description  BL6513
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6513 Datasheet(HTML) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL6513 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
BL6513
BL6513
BL6513
BL6513
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 1 -
8/9/2006
Total 12 Pages
特点
特点
特点
特点
高精度,在输入动态工作范围(500:1)内,非
线性测量误差小于 0.1%
校表过程中高稳定性,输出频率波动小于 0.1%
输入信号频率变化(45Hz~65Hz)引起的测量误
差小于 0.1%
单电源工作(5V),静态功耗 25mW(典型值),
可以采用阻容分压电源方案供电
可以选择代数求和或绝对值求和两种方式来
计量三相平均功率和
精确测量正、负两个方向的有功功率,且以同
一方向计算电能
慢速输出脉冲(F1、F2)能直接驱动电机工作
快速输出脉冲(CF)可用于计算机数据处理
防窃电功能,逻辑输出脚 REVP 用于显示三相
中任一相存在反向用电
芯片上有电压检测电路,检测掉电状况
具有防潜动功能
芯片上带参考电压源 2.42V±8%采用 SOP24
封装形式
采用 0.35um 数模混合 CMOS 工艺,可靠性好,
工作寿命大于 20 年
注: 相关专利申请中。
概述
概述
概述
概述
BL6513 集成电路是三相电子电度表的核心计
量芯片,采用低功耗设计,芯片静态功耗 25mW(典
型值),因此可以采用三相阻容分压电源,大大降
低了生产成本。基于此芯片设计的三相电子电度表
具有外围电路简单、精度高、稳定性好等特点,适
用于三相三线和三相四线电力用户的电能计量。
BL6513 是基于数字信号处理的电能计量芯片,
有测量正向和负向有功功率的功能。它可以通过选
择采用绝对值或代数和相加之一的方式来计量有
功功率和。CF 输出以较高频率的脉冲,用于校验和
计算机数据处理,F1 和 F2 输出较低频率的脉冲用
于驱动脉冲电机,间接驱动机械字轮计度器计算功
率,记录用电量。
片内电源检测电路可以进行掉电检测,当电源
低于 4V 时,将关闭 CF、F1、F2 的输出。
片内电路结构完全保证电压和电流通道的信
号在乘法器前的相位匹配。这保证了输入信号在
45Hz~65Hz 范围内的频率变化对增益基本没有影
响。
片内防潜动逻辑可以保证无潜动。
BL6513 着重考虑了校表过程中读数误差的稳
定性的需求,成品测量数据表明输出校表脉冲信号
有极强的稳定度(CF 的波动小于 0.1%)。
系统框图
系统框图
系统框图
系统框图


Similar Part No. - BL6513

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL6513C BELLING-BL6513C Datasheet
643Kb / 15P
Polyphase Active Energy Meter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com