Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BL6513 Datasheet(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6513
Description  BL6513
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6513 Datasheet(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL6513 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
BL6513
BL6513
BL6513
BL6513
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 2 -
8/9/2006
Total 12 Pages
管脚描述
管脚描述
管脚描述
管脚描述
管脚号
管脚号
管脚号
管脚号
符号
符号
符号
符号
说明
说明
说明
说明
1
CF
高速校验脉冲输出脚,输出频率正比与平均有功功率的大小,可以
有多种选择。
2
DGND
内部数字电路接地点。
3
VDD
正电源(+5V),提供模拟和数字部分电源,正常工作时电源电压应
该保持在+4.75V~+5.25V 之间。
4
REVP
负向有功功率指示信号,在任何一相中,当电流通道和电压通道输
入信号的相位差大于 90
°时,该脚输出高电平。
5, 6;
7, 8;
9, 10
IAP, IAN;
IBP, IBN;
ICP, ICN
三相电流采样信号的正,负输入脚。最大差分输入电压为
±500mV。
11
AGND
内部模拟电路的接地点。
12
REF
参考电压输出/输入端,片内基准电压标称值 2.42
±8%,温度系数典型
值为 30ppm/
°C。允许使用外部 2.5V 电压输入。
外部接 100uF 电容,可有效抗高速脉冲群干扰。
13, 14,
15, 16
VN, VCP
VBP, VAP
VAP,VBP,VCP 与 VN 分别构成三相电压采样信号的正,负输入脚。
最大差分输入电压为
±500mV。
17
ADDSEL
用于选择代数和或绝对值相加方式。当为 0 时,选择绝对值相加,
为 1 时选择代数和相加。
18
SCF
高频校验脉冲选择端,与 S1,S0 组合起来选择 CF 的输出频率。
19
CLKIN
外部时钟引入或与 CLKOUT 之间接晶振
20
CLKOUT
时钟驱动脚或与 CLKIN 之间接晶振
21, 22
S0, S1
通过 S1,S0 的组合可以针对不同的电表常数选择不同的工作模式,为
电表设计提供更大的选择范围。
23, 24
F1, F2
低速逻辑输出脚,其输出频率正比于平均有功功率的大小,F1,F2 为
非交叠输出,可以驱动机电式计度器或两相步进电机。输出频率见
芯片计算公式。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com